Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

24-005113 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 24-005113
Description  D-SUB C-Filter Male 9pos. with threaded insert
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

24-005113 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  24-005113 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
A
A
B
B
C
C
D
D
scale
/Maßstab:
28.07.2022
28.07.2022
Lehmenkühler
Name
Henneboel
R
dim. in mm
24K1A2305
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS compliant/konform
Date/Datum
appd./
gepr..
drawn/
gez.
DIN-
A3
D-SUB C-Filter Male 9pos.
with threaded insert
D-SUB C-Filter Stift 9pol.
mit Gewindeeinsatz
2:1
Index:
a Original
1 / 1
Part-no.
CONEC ABC
Technical specification/
Technische Daten:
Current rating/
Strombelastbarkeit:
Insulation resistance/
Isolationswiderstand:
Working voltage/
Betriebsspannung:
100 VDC
- 25 °C ... + 105 °C
> 1 GΩ
5 A
Temperature
working range/
Umgebungstemperatur:
Dielectric
withstanding voltage/
Spannungsfestigkeit (DWV):
Capacitance value/
Kapazitätswert:
424 VDC
see table/
siehe Tabelle
Mating cycles
(see table)/
Steckzyklen
(siehe Tabelle):
Quality class 1 = 500
Gütestufe 1
Quality class 2 = 200
Gütestufe 2
Quality class 3 = 50
Gütestufe 3
Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
Cu alloy, Au over Ni
Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt
Insulator/
Isolierkörper:
Shell/
Gehäuse:
High temp. PA UL 94 V-0
Steel, Sn over Ni
Collar/
Scheibe:
Threaded insert/
Gewindeeinsatz:
Cu alloy, Sn over Ni
Cu alloy, Sn over Ni
Contact plating/
Kontakt Veredelung:
Part no. / Part marked/
Art.-Nr. / Bedruckung:
24-005113
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
24-005112
24-005111
Quality class/
Gütestufe:
3
2
1
Capacitance value/
Kapazitätswert:
370 pF ` 20 %
24-005121
24-005122
24-005123
24-005131
24-005132
24-005133
1
2
3
1
2
3
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
1300 pF ` 20 %
830 pF ` 20 %
Installation specification/
Montagedaten:
Solder parameter/
Lötparameter:
Solder preheat
temperature/
Vorheiztemperatur:
Solder bath temperature/
Lötbadtemperatur:
100 °C for 30 sec./
100 °C für 30 Sek.
260 °C for 5 sec./
260 °C für 5 Sek.
Recommended torque
value for thread/
Empfohlenes Drehmoment
für Gewinde:
max. 6 in.LB/
max. 67 Ncm
30,89 - 0,46
0,3
+
16,84 - 0,05
0,2
+
8,26 - 0,03
0,22
+
1
1 - 0
0,1
+
9x n
4,11 `0,1
3,1 `0,1
2x n
5,49 `0,1
2,74 `0,1
1,37 `0,1
24,99 - 0,12
0,13
+
10°
24,99 - 0,12
0,13
+
0,6
n
`0,05
9x
Threaded insert/
Gewindeeinsatz
Collar/
Scheibe
4-40 UNC


Similar Part No. - 24-005113

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
24-005113 CONEC-24-005113 Datasheet
243Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 9pos. with threaded insert
28.07.2022
24-005113 CONEC-24-005113 Datasheet
243Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 9pos. with threaded insert
28.07.2022
More results

Similar Description - 24-005113

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
24-002323 CONEC-24-002323 Datasheet
325Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 90° 9pos. with mounting bracket, grounding bracket, threaded insert
15.12.2021
24-002333 CONEC-24-002333 Datasheet
325Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 90° 9pos. with mounting bracket, grounding bracket, threaded insert
15.12.2021
24-004693 CONEC-24-004693 Datasheet
283Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 9pos. with threaded rear spacer
27.04.2022
24-004703 CONEC-24-004703 Datasheet
283Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 9pos. with threaded rear spacer
27.04.2022
24-004713 CONEC-24-004713 Datasheet
283Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 9pos. with threaded rear spacer
27.04.2022
24-005113 CONEC-24-005113 Datasheet
243Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 9pos. with threaded insert
28.07.2022
24-005123 CONEC-24-005123 Datasheet
243Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 9pos. with threaded insert
28.07.2022
241C27120X CONEC-241C27120X Datasheet
156Kb / 1P
D-SUB FILTER MALE 9pos. SOLDER CUP with threaded insert
06.06.06
24-002713 CONEC-24-002713 Datasheet
289Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 9pos. Solder cup with threaded insert
17.12.2021
24-003193 CONEC-24-003193 Datasheet
272Kb / 1P
D-SUB C-Filter Female 9pos. with threaded insert
14.01.2022
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com