Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

24-005652 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 24-005652
Description  D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer and front threaded lock
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

24-005652 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  24-005652 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH 24-005652 Datasheet HTML 2Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
A
A
B
B
C
C
D
D
scale
/Maßstab:
07.09.2022
06.09.2022
Schmidt
Name
Bub
R
dim. in mm
24K1A2327
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS compliant/ konform
Date/Datum
appd./
gepr..
drawn/
gez.
DIN-
A3
D-SUB C-Filter Male 37pos.
with threaded rear specer and front threaded lock
D-SUB C-Filter Stiftleiste 37pol.
mit Gewindebolzen und Gewinde-Abstandsbolzen
2:1
Index:
a Original
1 / 2
Contact plating/
Kontakt Veredelung:
Part no. / Part marked/
Art.-Nr. / Bedruckung:
24-005643
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
24-005642
24-005641
Quality class/
Gütestufe:
3
2
1
Capacitance value/
Kapazitätswert:
370 pF
` 20 %
24-005651
24-005652
24-005653
24-005661
24-005662
24-005663
1
2
3
1
2
3
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
1300 pF
` 20 %
830 pF
` 20 %
Installation specification/
Montagedaten:
PCB hole drillings/
Leiterplattenbohrbild:
see sheet 2/
siehe Seite 2
Solder parameter/
Lötparameter:
Solder preheat
temperature/
Vorheiztemperatur:
Solder bath temperature/
Lötbadtemperatur:
100 °C for 30 sec./
100 °C für 30 Sek.
260 °C for 5 sec./
260 °C für 5 Sek.
max. 6 in.LB/
max. 67 Ncm
Recommended torque
value for thread/
Empfohlenes Drehmoment
für Gewinde:
Technical specification/
Technische Daten:
Current rating/
Strombelastbarkeit:
Insulation resistance/
Isolationswiderstand:
Working voltage/
Betriebsspannung:
100 V DC
- 25 °C ... + 105 °C
> 1 G
Ω
5 A
Temperature
working range/
Umgebungstemperatur:
Dielectric
withstanding voltage/
Spannungsfestigkeit (DWV):
Capacitance value/
Kapazitätswert:
424 VDC
see table/
siehe Tabelle
Mating cycles
(see table)/
Steckzyklen
(siehe Tabelle):
Quality class 1 = 500
Gütestufe 1
Quality class 2 = 200
Gütestufe 2
Quality class 3 = 50
Gütestufe 3
Sleeve/
Hülse
Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
Cu alloy, Au over Ni
Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt
Insulator/
Isolierkörper:
Shell/
Gehäuse:
High temp. PA UL 94 V-0
Steel, Sn over Ni
Threaded rear spacer
and front threaded lock/
Gewindebolzen und
Gewinde-Abstandsbolzen:
Sleeve/
Hülse:
Cu alloy, Sn over Ni
Cu alloy, Sn over Ni
Threaded rear spacer
and front threaded lock/
Gewindebolzen und
Gewinde-Abstandsbolzen


Similar Part No. - 24-005652

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
24-005652 CONEC-24-005652 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer and front threaded lock
07.09.2022
24-005652 CONEC-24-005652 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer and front threaded lock
07.09.2022
More results

Similar Description - 24-005652

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
24-003593 CONEC-24-003593 Datasheet
314Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 9pos. with threaded rear spacer and front threaded lock
31.01.2022
24-003753 CONEC-24-003753 Datasheet
524Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer
28.02.2022
24-003763 CONEC-24-003763 Datasheet
524Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer
28.02.2022
24-003773 CONEC-24-003773 Datasheet
524Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer
28.02.2022
24-005563 CONEC-24-005563 Datasheet
782Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 15pos. with threaded rear spacer and front threaded lock
07.09.2022
24-005593 CONEC-24-005593 Datasheet
994Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 25pos. with threaded rear spacer and front threaded lock
07.09.2022
24-005643 CONEC-24-005643 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer and front threaded lock
07.09.2022
24-005653 CONEC-24-005653 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer and front threaded lock
07.09.2022
24-005733 CONEC-24-005733 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer clip
15.09.2022
24-005853 CONEC-24-005853 Datasheet
469Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear spacer and front threaded lock
02.11.2022
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com