Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

24-005992 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 24-005992
Description  D-SUB C-Filter Male 15pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, fixing-plate
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

24-005992 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  24-005992 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH 24-005992 Datasheet HTML 2Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
A
A
B
B
C
C
D
D
scale
/Maßstab:
20.09.2022
20.09.2022
Henneboel
Name
Bub
R
dim. in mm
24K1A2353
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS compliant/ konform
Date/Datum
appd./
gepr..
drawn/
gez.
DIN-
A3
D-SUB C-Filter Male 15pos. Solder pin angled 0.318inch
with metal bracket, threaded insert, fixing-plate
D-SUB C-Filter Stift 15pol. Lötstift abgewinkelt 7.19mm
mit Metallwinkel, Gewindeeinsatz, Zentrierplatte
2:1
Index:
a Original
1 / 2
Technical specification/
Technische Daten:
Current rating/
Strombelastbarkeit:
Insulation resistance/
Isolationswiderstand:
Working voltage/
Betriebsspannung:
100 VDC
- 25 °C ... + 105 °C
> 1 G
Ω
5 A
Temperature
working range/
Umgebungstemperatur:
Dielectric
withstanding voltage/
Spannungsfestigkeit (DWV):
Capacitance value/
Kapazitätswert:
424 VDC
see table/
siehe Tabelle
Mating cycles
(see table)/
Steckzyklen
(siehe Tabelle):
Quality class 1 = 500
Gütestufe 1
Quality class 2 = 200
Gütestufe 2
Quality class 3 = 50
Gütestufe 3
Metal bracket/
Metallwinkel
Threaded insert/
Gewindeeinsatz
Fixing plate/
Zentrierplatte
Contact plating/
Kontakt Veredelung:
Part no. / Part marked/
Art.-Nr. / Bedruckung:
24-005973
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
24-005972
24-005971
Quality class/
Gütestufe:
3
2
1
Capacitance value/
Kapazitätswert:
370 pF
` 20 %
24-005981
24-005982
24-005983
24-005991
24-005992
24-005993
1
2
3
1
2
3
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
1300 pF
` 20 %
830 pF
` 20 %
Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
Cu alloy, Au over Ni
Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt
Insulator/
Isolierkörper:
Shells/
Gehäuse:
High temp. PA UL 94 V-0
Steel, Sn over Ni
Fixing plate/
Zentrierplatte:
High temp. PA UL 94 V-0
Threaded insert/
Gewindeeinsatz:
Cu alloy, Sn over Ni
Metal bracket/
Metallwinkel:
GD-Zn, Sn over Ni
Installation specification/
Montagedaten:
PCB hole drillings/
Leiterplattenbohrbild:
see sheet 2/
siehe Seite 2
Solder parameter/
Lötparameter:
Solder preheat
temperature/
Vorheiztemperatur:
Solder bath temperature/
Lötbadtemperatur:
100 °C for 30 sec./
100 °C für 30 Sek.
260 °C for 5 sec./
260 °C für 5 Sek.
Recommended torque
value for thread/
Empfohlenes Drehmoment
für Gewinde:
max. 6 in.LB/
max. 67 Ncm


Similar Part No. - 24-005992

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
24-005992 CONEC-24-005992 Datasheet
961Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 15pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, fixing-plate
20.09.2022
24-005992 CONEC-24-005992 Datasheet
961Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 15pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, fixing-plate
20.09.2022
More results

Similar Description - 24-005992

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
24-005943 CONEC-24-005943 Datasheet
788Kb / 2P
D-SUB Filter Male 9pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, fixing-plate
20.09.2022
24-005953 CONEC-24-005953 Datasheet
788Kb / 2P
D-SUB Filter Male 9pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, fixing-plate
20.09.2022
24-005963 CONEC-24-005963 Datasheet
788Kb / 2P
D-SUB Filter Male 9pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, fixing-plate
20.09.2022
24-005973 CONEC-24-005973 Datasheet
961Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 15pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, fixing-plate
20.09.2022
24-005983 CONEC-24-005983 Datasheet
961Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 15pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, fixing-plate
20.09.2022
24-006003 CONEC-24-006003 Datasheet
984Kb / 2P
D-SUB Filter Male 25pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, fixing-plate
21.09.2022
24-006013 CONEC-24-006013 Datasheet
984Kb / 2P
D-SUB Filter Male 25pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, fixing-plate
21.09.2022
24-001443 CONEC-24-001443 Datasheet
278Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 15pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, fixing-plate, PCB snap
14.09.2021
24-001853 CONEC-24-001853 Datasheet
368Kb / 2P
D-SUB C-Filter Female 15pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, fixing-plate
15.10.2021
24-001533 CONEC-24-001533 Datasheet
349Kb / 2P
D-SUB C-Filter Female 15pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, fixing-plate, PCB snap
23.09.2021
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com