Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SMC522 Datasheet(PDF) 4 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # SMC522
Description  SMC522
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

SMC522 Datasheet(HTML) 4 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  SMC522 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
PS/2光电3D鼠标控制芯片SMC522
http://www.belling.com.cn
- 4 -
8/24/2006
Total 9 Pages
Wrote by dipeng
VIL
Input low level
voltage
5V
VSS
0.2VDD
Volt
VIH
Input high level
voltage
5V
0.8VDD
VDD
Volt
IOL
Output low level
voltage
5V
VOL=1.5V
30
47
mA
IOH
Output high level
voltage
5V
VOH=3.5V
20
29
mA
RPL1
Pull-low resistance 1
5V
45K
50K
55K
ohm
RPL2
Pull-low resistance 2
5V
8K
10K
12K
ohm
RPH
Pull-high resistance
5V
45K
50K
55K
ohm
7
77
7.
.
.
.典型应用
典型应用
典型应用
典型应用
下面例举了几个滚轮采用编码器的光电鼠标电路图,如果滚轮准备采用光对管形式,仅需要把
SMC522 的第 1、16 脚改接光偶即可。
电路图中的振荡电阻 R1
*的参考值为 4.7KΩ(因不同厂家的 PCB 分布电容不同,首次使用应通过试
验确定量产电阻值)
。调整方法为:调整 R1
*的值直到 PIN14 脚的输出频率为 2.2MHz(±10%),此时芯片
工作在最佳状态,此时的电阻值为量产电阻值。增大电阻可以降低工作频率,减小电阻可以提高工作频
率。
电路图中的 C1 为 10uF/12V 的普通电解电容。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com