Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL5362 Datasheet(PDF) 1 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL5362
Description  BL5362
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL5362 Datasheet(HTML) 1 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL5362 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL5362 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL5362 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL5362 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL5362 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
低功耗实时时钟芯片(RTC)BL5362
http://www.belling.com.cn
- 1 -
8/24/2006
Total 5 Pages
Wrote by dipeng
低功耗实时时钟芯片
低功耗实时时钟芯片
低功耗实时时钟芯片
低功耗实时时钟芯片(RTC)BL5362
(RTC)BL5362
(RTC)BL5362
(RTC)BL5362
1
11
1.
.
.
.概述
概述
概述
概述
BL5362 是一款低功耗实时时钟电路,通过两线接口电路可以与 CPU 实时通信。主要用于一切需要提
供时基的系统中。BL5362 内部集成一低功耗的稳压电源,故能够使恶劣的环境条件下仍能保持振荡器正
常在很低的功耗工作(典型值:400nA@3.6V)
。BL5362 具有晶振停振检测锁存的功能,通过检测该位可
以检测内部时钟数据的有效性。
2
22
2.
.
.
.主要特点
主要特点
主要特点
主要特点
●
超低功耗(典型值 400nA@3.6V)
●
实时时钟(12 时制或者 24 时制两种计时方式)
●
自动识别闰年、平年(2000~2099)
●
BCD 码表示的时钟计数(包括时、分、秒)和万年历(包括闰年、平年、月、日、周)
●
30 秒数字校时功能
●
通过 I
2C 两线接口与 CPU 相连(最大数据时钟频率为 100KHz)
●
晶振停振检测锁存功能保证了时钟数据有效性
●
超低电压工作(计时电压最低可至 1.2V,通讯电压最低可至 1.8V)
●
8 脚 SOP 封装
3
33
3.
.
.
.管脚排列
管脚排列
管脚排列
管脚排列
OSCOUT
NC
OSCIN
GND
VDD
SDA
SCL
NC
4
44
4.
.
.
.管脚功能说明
管脚功能说明
管脚功能说明
管脚功能说明
编号
引脚名
方向
功能描述
1
NC
-
-
2
OSCOUT
OUT
晶振的输出
3
OSCIN
IN
晶振的输入
4
GND
POWER
电源地
5
NC
-
-
6
SCL
IN
串行时钟线
7
SDA
IN/OUT
串行数据线
8
VDD
POWER
工作电源电压


Similar Part No. - BL5362

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL5372 BELLING-BL5372 Datasheet
144Kb / 7P
BL5372
BL5373 BELLING-BL5373 Datasheet
268Kb / 30P
The BL5373 is a CMOS type real-time clock
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com