Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL6503 Datasheet(PDF) 1 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6503
Description  BL6503
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6503 Datasheet(HTML) 1 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL6503 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6503 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6503 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6503 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6503 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6503 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6503 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6503 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6503 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
BL6503
BL6503
BL6503
BL6503
单相双向电能计量芯片
单相双向电能计量芯片
单相双向电能计量芯片
单相双向电能计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 1 -
8/9/2006
Total 11 Pages
特点
特点
特点
特点
高精度,在输入动态工作范围(500:1)内,非
线性测量误差小于 0.1%
校表过程中高稳定性,输出频率波动小于 0.1%
精确测量正、负两个方向的有功功率,且以同
一方向计算电能
电流通道增益可变,在电流通道输入端可以使
用小的分流电阻
慢速输出脉冲能直接驱动电机工作,快速输出
脉冲可用于计算机数据处理
防窃电功能,逻辑输出脚 REVP 用于显示反向
用电或者错误用电状况
芯片上有电压检测电路,检测掉电状况
具有防潜动功能
芯片上带参考电压源 2.5V±8%(温度系数典
型值 30ppm/℃),也可以使用外部电压源
单工作电源 5V
低功耗 15mW(典型值)
采用 0.35um CMOS 工艺。批量的一致性和产
品可靠性得到进一步提高
概述
概述
概述
概述
BL6503 集成电路是电子式电度表的核心计量
芯片,它在设计上采用了过采样和数字信号处理技
术‚从而大大地提高了芯片的测量准确度,同时,在
A/D 转换后的数据均由数字电路进行运算和处理,
保证了芯片的长期稳定性。基于此芯片设计的电子
式电度表具有外围电路简单、精度高、稳定性好等
特点,适用于单相两线电力用户的电能计量。
BL6503 对正、反向有功功率均可测量,且可将
反向有功功率转换成与正向有功功率方向一致的
脉冲输出,同时在芯片引脚(Pin20)上给出了反向用
电指示。因此, 用 BL6503 制成的电子式电度表具
有很强的防窃电能力。
BL6503 具有两种不同频率的脉冲输出。Pin22
输出以较高频率的脉冲,用于校验和计算机数据处
理,而 Pin23 和 Pin24 输出一组较低频率的脉冲,用
于直接驱动步进电机,以推动计度器进行电量累
积。
在 BL6503 中充分考虑到兼顾电度表潜动和起
动性能的不同要求,采用了合理的数字化的防潜动
阀值设计,在保证可靠地防止潜动的前提下,使起动
电流远低于标准要求。
管脚与框图
管脚与框图
管脚与框图
管脚与框图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BL6503
DVDD
AC/DC
AVDD
NC
V1P
V1N
V2N
V2P
RESET
VREF
AGND
SCF
S1
S0
G1
G0
CLKIN
CLKOUT
NC
F1
F2
CF
DGND
REVP
current
sampling
voltage
sampling
analog to
digital
high
pass
filter
digital
multiplication
digital to
frequency
and
output
low
pass
filter
V1N
V1P
V2P
V2N
AC/DC
REVP
CF
F1
F2
BL6503
AVDD
power detector
voltage
reference
VREF
analog to
digital
high
pass
filter
logical control
RESET
G0
G1
S0
S1
SCF
DIP/SSOP 24
BL6503 系统框图


Similar Part No. - BL6503

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL6503E BELLING-BL6503E Datasheet
330Kb / 12P
Single Phase Energy Meter IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com