Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL75R02 Datasheet(PDF) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL75R02
Description  BL75R02
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL75R02 Datasheet(HTML) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL75R02 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R02 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R02 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R02 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R02 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
BL75R02 512 位 EEPROM 射频识别
(RFID)芯片
http://www.belling.com.cn
- 2 -
8/16/2006
Total 5 Pages
三、功能描述
1
BL75R02 原理图
原理图
原理图
原理图
2
存储器结构
存储器结构
存储器结构
存储器结构
BL75R02 的存储器结构如下表所示。512 位 EEPROM 共分为 16 块,每块 4 字节 32 位。
块是最小的读写单位。每个字节的第 0 位和第 7 位分别为 LSB 和 MSB。
Byte0
Byte1
Byte2
Byte3
Block 0
UID 0
UID 1
UID 2
UID 3
Block 1
UID 4
UID 5
UID 6
UID 7
芯片唯一序
列号
Block 2
F0
FF
FF
FF
写保护
Block 3
X
X
X
X
Block 4
Family code
Application ID
X
X
特殊功能位
……
用户数据
Block15
X
X
X
X
表中列出了出厂时芯片的 EEPROM 中所存储的数据。其中,X 表示数据待定。
2.1
芯片唯一序列号(
芯片唯一序列号(
芯片唯一序列号(
芯片唯一序列号(UID)
)
)
)
芯片唯一序列号在芯片制造过程中写入,并永不能被改写。UID 的计数方式为从 LSB1
到 MSB64,与字节中的位计数方式相反。UID 的格式如下表所示。
MSB
LSB
64
57
56
49
48
41
40
1
“E0”
注册号
“01”
芯片制造商序列号
UID 7
UID 6
UID 5
UID 4
UID 3
UID 2
UID 1
UID 0



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com