Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL75R06 Datasheet(PDF) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL75R06
Description  BL75R06
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL75R06 Datasheet(HTML) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL75R06 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R06 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R06 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R06 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R06 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R06 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R06 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
BL75R06SM 8K 位 EEPROM 非接触加
密存储卡
http://www.belling.com.cn
- 3 -
8/16/2006
Total 7 Pages
2、
、
、
、通讯原理
BL75R06SM 芯片通过天线和 RWD 进行交互,由 RWD 发送命令,通过 BL75R06 内
部的数字逻辑控制模块,根据要访问相应扇区的访问控制条件来决定命令的可操作
性,并发送相应的信息或数据。
2.1 Request Standard/All 命令
命令
命令
命令
智能卡在上电后,可以响应 Request 命令,该命令由读卡设备发送给射频场内所有的
卡,卡发送请求响应(根据 ISO/IEC 14443A 协议的 ATQA )。
2.2 防冲突循环
防冲突循环
防冲突循环
防冲突循环
在防冲突循环过程中,读出卡的序列号。如果在读卡设备的操作范围内由几张卡,可
以通过唯一的卡序列号来区别,并选中一张卡做为下一步操作的对象。没有被选中的
卡返回到待命模式,等待下一个 Request 命令。
2.3 选卡
选卡
选卡
选卡
读卡设备发送选卡命令后,选择一张卡来认证和存储器相关操作。卡返回 ATS 代码
(=08h)。该代码表示被选中卡的类型。
2.4 三重认证
三重认证
三重认证
三重认证
卡选中后,读卡设备根据要访问的存储器位置,采用响应的密钥来进行三重相互认证
过程。认证通过后,对存储器的操作都是加密的。
2.5 存储器操作
存储器操作
存储器操作
存储器操作
在认证后,可以进行如下操作:
读块
写块
减:块中的内容减去一个值,并把结果保存到一个临时的数据寄存器中。
加:块中的内容加去一个值,并把结果保存到一个临时的数据寄存器中。
恢复:块中的内容移到临时的数据寄存器中。
转移:将临时寄存器中的内容写到指定的值块中。
3、 数据完整性
在读卡设备和智能卡的无线通讯中,采用了如下的机制来保证数据传输的可靠性:
信息块的 16 位 CRC
每个字节带一个奇偶校验位
4、
、
、
、安全
为了提供高安全等级,采用了根据 ISO9798-2 协议的三重认证体制。
(1) 读卡设备确定要访问的扇区,然后选择 Key A 或 Key B
(2) 卡从扇区的 Trailer 块读出密钥和访问条件。然后发送一个随机数给读卡设备(第
一重)
(3) 读卡设备用密钥和附加的输入计算卡的响应。然后发送一个响应和另一个随机数
给卡(第二重)
(4) 卡验证读卡设备的响应,然后再计算一个响应给读卡设备(第三重)
(5) 读卡设备再验证卡的响应
再发送第一个随机数后,卡和读卡设备的通讯就都是加密了。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com