Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL0952 Datasheet(PDF) 13 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL0952
Description  BL0952
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL0952 Datasheet(HTML) 13 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Back Button BL0952 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0952 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0952 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0952 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0952 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0952 Datasheet HTML 10Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0952 Datasheet HTML 11Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0952 Datasheet HTML 12Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL0952 Datasheet HTML 13Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 13 page
background image
BL0952
BL0952
BL0952
BL0952
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 13 -
8/8/2006
Total 13 Pages
Hz
Freq
47
.
0
5
.
2
2
2
596
.
0
5
.
0
5
.
0
25
.
13
3
2
=
×
×
×
×
×
×
=
由上面两例可以看到,当输入电压为满刻度交流信号时,输出频率为输入满刻度直流信
号时输出频率的二分之一。而且最大输出频率与所计算的相数有关。在三相三线制中,最大
输出频率与三相四线制时的最大输出频率不一样,这是因为,在三相三线
∆接法中,只有两
相接到模拟输入,在正常情况下,电流通道和电压通道中的信号相位不一致。
例 3
在高频输入模式下(MCF=1,SCF=0,S0=0,S1=1),电流电压通道输入峰值为 500mV 的交流电
压,CF 和 CFA,CFB,CFC 的频率输出计算如下:
1
1
,
0
0
,
1223
5
1
=
=
=
=
−
S
S
SCF
Hz
F
V
IC
IB
IA
U
U
U
CN
BN
AN
2
/
5
.
0
=
=
=
=
=
=
V
V
REF
5
.
2
=
(典型值)
Hz
orF
F
Freq
973
5
.
2
2
2
1223
5
.
0
5
.
0
25
.
13
3
)
2
1
(
2
=
×
×
×
×
×
×
=
CF 和 F1/F2 理论上存在 16 倍关系(此时 F1,F2 不使用,CF 接 MCU)
Hz
Hz
CF
Freq
15568
16
973
)
(
=
×
=
应用火路简图
应用火路简图
应用火路简图
应用火路简图
典型应用线路见相关应用资料。
注:由于工艺和设计变化等原因所引起的以上规范的变化,不另行通知。请随时索取最
新版本的产品规范。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com