Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BL1502 Datasheet(PDF) 1 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL1502
Description  BL1502
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL1502 Datasheet(HTML) 1 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL1502 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1502 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1502 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1502 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1502 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
BL1502
http://www.belling.com.cn
- 1 -
8/10/2006
Total 5 Pages
Wrote by 2006
BL 1502- 四通道差分线接收器
四通道差分线接收器
四通道差分线接收器
四通道差分线接收器
概述
BL1502 是四通道差分线接收芯片,其功能符合 RS-422 及 RS-423 通信协议以及美国
联邦标准 1020 和 1030,适合于平衡及非平衡数字信号传输,并拥有 CMOS 电路的低功耗
特性。BL1502 芯片在共模电压-7V 至+7V 的范围内,能鉴别的最小差分输入电压为
200mV。并且,其内建的上拉和下拉电阻能防止非使用通道中的输出振荡。
BL1502 的四个接收通道共用同一使能端口,并提供具有 6mA 电流源和电流阱能力的
三态输出。
二
二
二
二.
.
.
. 特性
特性
特性
特性
1.
CMOS 低功耗设计。
2.
在输入共模电压范围内,能鉴别的最小差分电压为±200mV。
3.
典型传输延迟为 19ns。
4.
典型输入迟滞窗口为 60mV。
5.
当 Vcc=0 时,输入从数据总线上断开。
6.
符合 EIA RS-422 标准的所有要求。
7.
采用三态输出连接系统总线。
8.
允许表面贴装。
逻辑框图:
连接框图:


Similar Part No. - BL1502

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL1501 BELLING-BL1501 Datasheet
289Kb / 7P
BL1501
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com