Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

T020 Datasheet(PDF) 93 Page - Sumida Corporation

Part # T020
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

T020 Datasheet(HTML) 93 Page - Sumida Corporation

Back Button T020 Datasheet HTML 89Page - Sumida Corporation T020 Datasheet HTML 90Page - Sumida Corporation T020 Datasheet HTML 91Page - Sumida Corporation T020 Datasheet HTML 92Page - Sumida Corporation T020 Datasheet HTML 93Page - Sumida Corporation T020 Datasheet HTML 94Page - Sumida Corporation T020 Datasheet HTML 95Page - Sumida Corporation T020 Datasheet HTML 96Page - Sumida Corporation T020 Datasheet HTML 97Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 93 / 156 page
background image
93
CPFC54
Specifications
100m
Ω
120m
Ω
130m
Ω
130m
Ω
160m
Ω
160m
Ω
230m
Ω
200m
Ω
200m
Ω
400m
Ω
650m
Ω
CPFC54-050C
CPFC54-110C
CPFC54-250C
CPFC54-250S
CPFC54-510C
CPFC54-510S
CPFC54-101C
CPFC54-471C
CPFC54-102C
CPFC54-222C
CPFC54-472C
900mA
700mA
700mA
700mA
600mA
600mA
500mA
500mA
500mA
400mA
200mA
Parts No.
D.C.R.
5
µH ± 30%
11
µH ± 30%
25
µH ± 30%
25
µH ± 30%
51
µH ± 30%
51
µH ± 30%
100
µH ± 30%
470
µH ± 30%
1mH - 30% + 50%
2.2mH - 30% + 50%
4.7mH - 30% + 50%
Inductance
Rated current
Impedance Characteristics
EMC < Signal and DC Common Mode Choke Coils >
CPFC74
Impedance Characteristics
Features
1. Standard product for CAN bus.
1. CAN bus,AV,OA equipment.
Application
Max. 300m
Ω
Max. 250m
Ω
DC200V
DC200V
Specifications (For CAN bus)
CPFC74NP-CB10M4
CPFC74NP-CB08M6
0.5A
0.5A
Parts No.
D.C.R.
(1-4)
(2-3)
Min. 1000
Ω
Min. 800
Ω
Min.100M
Ω
Min.100M
Ω
Impedance
(10-100MHz)
Insulation
Resistance
(coil-coil)
(DC80V,1min)
Withstanding
Voltage
(coil-coil)
(5sec)
Rated
current
Max. 120m
Ω
Max. 120m
Ω
Max. 120m
Ω
Max. 60m
Ω
DC125V
DC125V
DC125V
DC125V
Specifications (For Power supply)
CPFC74NP-PS10H2A15
CPFC74NP-PS02H2A20
CPFC74NP-PS03H2A25
CPFC74NP-PS01H2A30
1.5A
2.0A
2.5A
3.0A
Parts No.
D.C.R.
(1-2)
(3-4 tie)
Min. 700
Ω@100MHz
Min. 200
Ω@20-300MHz
Min. 300
Ω@160MHz
Min. 100
Ω@100-300MHz
Impedance
Withstanding
Voltage
(coil-coil)
(5sec)
Rated
current
Features
1. High performance.
2. Suitable for reflow soldering and conductive adhesion.
3. Wide Inductance range.
1. Digital communication equipment.
2. Signal line.
Application
※ ***S, C / The normal mode Characteristic differs.
Max. 9.5
Max. 4.9
Ref. 5.5
4
1
3
2
2.9
7.3
FREQUENCY (Hz)
1M
0
1k
2k
3k
4k
5k
6k
7k
10M
100M
1G
110c
510c
250c
101c
050c
FREQUENCY (Hz)
0
2k
4k
8k
10k
12k
14k
16k
10k
1M
100k
10M
100M
471c
472c
222c
102c
Max. 9.5
0.15
Max. 5.08
7.0
6.4
3
2
4
1
S
S
3
2
4
1
S
or
For can bus
For power supply
S
1.6
6.7
9.9
10k
1k
10
1
100
10M
1M
100M
500M
FREQUENCY (Hz)
CB10M4
CB08M6
PS01H2A30
PS03H2A25
PS02H2A20
PS10H2A15
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
Schematics
結線図
推奨ランド図
Recommended land patterns(mm)
/ 仕様
品名
直流抵抗
定格電流
インダクタンス
/ インピーダンス特性
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
Schematics
結線図
推奨ランド図
Recommended land patterns(mm)
/ インピーダンス特性
/ 特徴
/ 特徴
1. CAN bus用標準品対応。
1. CAN bus、AV、OA機器。
/ 用途
/ 仕様(CAN bus 用)
品名
直流抵抗
定格電流
インピーダンス
絶縁抵抗
耐電圧
/ 仕様(一般電源用)
品名
直流抵抗
定格電流
インピーダンス
耐電圧
1. 高性能です。
2. リフロー工程に最適です。
3. 広いインダクタンス範囲を用意しています。
1. デジタル通信機器。
2. 信号線。
/ 用途
※ ***C、Sは、
ノーマルモード特性に違いがあります。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com