Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

P82C Datasheet(PDF) 2 Page - Norgren Ltd

Part # P82C
Description  P82C 3/2 Wegeventil Excelon® Plus Modular System
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NORGREN [Norgren Ltd]
Direct Link  https://www.norgren.com/en
Logo NORGREN - Norgren Ltd

P82C Datasheet(HTML) 2 Page - Norgren Ltd

  P82C Datasheet HTML 1Page - Norgren Ltd P82C Datasheet HTML 2Page - Norgren Ltd P82C Datasheet HTML 3Page - Norgren Ltd P82C Datasheet HTML 4Page - Norgren Ltd P82C Datasheet HTML 5Page - Norgren Ltd P82C Datasheet HTML 6Page - Norgren Ltd P82C Datasheet HTML 7Page - Norgren Ltd P82C Datasheet HTML 8Page - Norgren Ltd P82C Datasheet HTML 9Page - Norgren Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
Air flow (dm3/s)
Air flow (dm3/s)
0
0
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
10
10
20
20
30
30
Port size: 3/8”
Port size: 1/4”
3.0
4.0
8.0
6.3
3.0
4.0
6.3
8.0
Inlet pressure (bar)
Inlet pressure (bar)
P82C- -N
Konstruktionsänderungen vorbehalten.(2020-9329a) © 2015 IMI International s.r.o.
de 8.105.610.02
11/22
Funktion
Kennung
3/2 Wegeventil
C
Anschluss
Kennung
1/4”
2
3/8”
3
Gewinde
Kennung
PTF
A
ISO G
G
Typenschlüssel
Anschluss 1 nach 2
Anschluss: 1/4”
Durchflusscharakteristik
Durchfluss (dm3/s)
Eingangsdruck (bar)
Anschluss 1 nach 2
Anschluss: 3/8”
Durchfluss (dm3/s)
Eingangsdruck (bar)
Spannung
Kennung
24 V DC
F
110 V AC
A
220 V AC
B
Kein Magnet
N
Handhilfsbetätigung
Kennung
Drücken, nicht arretierbar
P
Ohne
N
Betätigung *1)
Kennung
Pneumatisch*2)
A
Elektropneumatisch
T
*1) Beispiel Type mit pneumatischer Betätigung P82C-**A-NNN
*2) Die ATEX-Konformitätserklärung (Atex nur für Version mit pneumatischer
Betätigung) finden Sie online: https://cdn.norgren.com/pdf/IM_Excelon_Plus_DE_final.pdf



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com