Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

T72 Datasheet(PDF) 2 Page - Norgren Ltd

Part # T72
Description  T72 - EXCELON® Modular System 2/2 and 3/2 shut-off valve
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NORGREN [Norgren Ltd]
Direct Link  https://www.norgren.com/en
Logo NORGREN - Norgren Ltd

T72 Datasheet(HTML) 2 Page - Norgren Ltd

  T72 Datasheet HTML 1Page - Norgren Ltd T72 Datasheet HTML 2Page - Norgren Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
T72 - EXCELON® Modular System
2/2 and 3/2 shut-off valve
Our policy is one of continued research and development. We therefore reserve the right to amend,
without notice, the specifications given in this document. (1998 - 8036d) © 2015 Norgren Inc.
en 8.160.600.02
03/16
Drawing
Dimensions in mm
Projection/First angle
50,5
42
16
11
1
1
Warning
These products are intended for use in industrial compressed air
systems only. Do not use these products where pressures and
temperatures can exceed those listed under
»Technical features/data«.
Before using these products with fluids other than those specified,
for non-industrial applications, life-support systems or other
applications not within published specifications, consult
IMI Precision Engineering, Norgren Inc.
Through misuse, age, or malfunction, components used in fluid
power systems can fail in various modes.
The system designer is warned to consider the failure modes of all
component parts used in fluid power systems and to provide adequate
safeguards to prevent personal injury or damage to equipment in the
event of such failure.
System designers must provide a warning to end users in the system
instructional manual if protection against a failure mode cannot be
adequately provided.
System designers and end users are cautioned to review specific
warnings found in instruction sheets packed and shipped with these
products.
Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden.
Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »Technische Merkmale/-Daten«
aufgeführten Werte nicht überschritten werden.
Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem
Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenser-
haltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten
Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an
IMI Precision Engineering, Norgren Inc.
Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Pneumatik-
systemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen.
Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller
in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu berück-
sichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um
Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im
Falle einer solchen Störung zu verhindern.
Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den End-
benutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungs-
schutz nicht ausreichend gewährleistet ist.
Te produkty są przeznaczone do pracy wyłącznie w przemysłowych układach ze
sprężonym powietrzem i płynami. Nie używać produktów tam, gdzie ciśnienia i
temperatury mogą przekroczyć parametry podane w sekcji
„Cechy/Dane techniczne”.
Przed użyciem produktów z płynami innymi niż określono i w celach innych niż
przemysłowe, w systemach podtrzymywania życia i w innych zastosowaniach
niewymienionych w opublikowanych specyfikacjach należy skontaktować się z
IMI Precision Engineering, Norgren Inc.
W wyniku niewłaściwego użytkowania lub procesów zużycia oraz usterek,
zastosowane komponenty w pneumatycznych i hydraulicznych układach
zasilających mogą ulec awarii.
Przestrzega się konstruktorów do zastosowania wszelkich środków
bezpieczeństwa w celu uniknięcia obrażeń osobistych i zniszczenia mienia na
wypadek awarii komponentów zastosowanych w układzie zasilania.
Przestrzega się konstruktorów układów, aby zapoznać się ze szczególnymi
ostrzeżeniami zamieszczonymi na kartach danych z instrukcjami, które są
pakowane i wysyłane razem z produktami.
Les produits de ce catalogue ne conviennent que pour les systèmes
industriels fonctionnant à l‘air comprimé. Ne jamais soumettre ces
appareils à des pressions ou à des températures autres que celles
indiquées dans les caractéristiques techniques.
Pour une utilisation avec un fluide non spécifié dans cette fiche
technique, les applications non industrielles, les appareils de
respiration artificielle ou toute autre application ne correspondant pas
à nos spécifications, consultez notre service technique
IMI Precision Engineering, Norgren GmbH
Une utilisation abusive, l’âge des appareils ou leur manque d’entretien
peuvent entraîner différents types de dysfonctionnements.
Il est conseillé aux concepteurs de machines d’étudier tous les modes
de défaillance de chacun des composants et de prévoir les protections
nécessaires de manière à éviter tout accident corporel ou tout
dommage aux systèmes environnants en cas de défaillance de l’un de
ceux-ci.
Lorsqu‘une protection appropriée ne peut être installée, le concepteur
de machine devra informer les utilisateurs des risques encourus par
une mention portée dans sa notice d’utilisation.
Il est recommandé aux concepteurs de systèmes et aux utilisateurs de
prendre connaissance des mises en garde portées sur les feuillets
fournis avec les appareils ou bien indiquées directement sur ces derniers.
Estos productos están destinados a que se utilicen únicamente en
sistemas industriales de aire comprimido. No utilizar estos productos
cuando la presión y temperatura puedan exceder las especificadas
en los ‘Datos Técnicos ’.
Antes de utilizar estos productos con fluidos que no sean los
especificados, para aplicaciones no industriales, sistemas
médicosanitarios u otras aplicaciones que no se encuentren entre las
especificaciones publicadas, consultar
IMI Precision Engineering, Norgren Inc.
Por mal uso, antigüedad o montaje deficiente, los componentes
utilizados en sistemas de fluidos energéticos pueden fallar y provocar
diversos tipos de accidentes.
Se advierte a los diseñadores de sistemas que deben considerar la
posibilidad de mal funcionamiento de todos los componentes utilizados
en sistemas de fluidos y prever las medidas adecuadas de seguridad
para evitar daños personales o desperfectos en el equipo en el
supuesto de producirse tales fallos.
En el caso de no poder proporcionar la protección adecuada frente a
algún fallo, los diseñadores del sistema deben advertirlo al usuario final
en el manual de instrucciones.
Se aconseja a los diseñadores del sistema, así como a los usuarios
finales, que revisen las advertencias especificadas de montaje que se
indican en las hojas técnicas.
Questi prodotti sono adatti solo per l’impiego in impianti industriali
funzionanti con aria compressa. Non devono essere utilizzati nei casi
in cui le condizioni di pressione e di temperatura non rientrino nei valori
indicati nelle ‘Caratteristiche Tecniche’.
Prima di utilizzare questi prodotti con fluidi differenti da quelli indicati,
per applicazioni non industriali, sistemi medico-sanitari o altre
applicazioni non specificatamente indicate nella documentazione,
consultare la IMI Precision Engineering, Norgren Inc.
In seguito all’utilizzo errato, l’invecchiamento o al mal funzionamento,
i componenti utilizzati in impianti pneumatici possono danneggiarsi.
I progettisti degli impianti devono prendere in considerazione tutte le
possibilità di rottura dei componenti utilizzati nell’impianto pneumatico e
prevedere dispositivi di sicurezza per evitare lesioni all’operatore o
danneggiamenti all’impianto.
Se le protezioni non sono adeguatamente sicure, il progettista
deve informare l’utilizzatore finale nel Manuale di Istruzione.
Si consiglia agli utilizzatori ed ai progettisti di prendere in
considerazione
EN
DE
PL
ES
FR
IT
Accessories
Quikclamp®
Quikclamp with
wall bracket®
Quikmount pipe
adaptor *1)
Porting block with
three alternative
1/4” ports
Silencer
4214-51
4214-52
G1/4: 4215-08
G1/4: 4216-52
M5: T40M0500
G3/8: 4215-09
1/4 PTF: 4216-50
1/4 PTF: 4215-02
3/8 PTF: 4215-03
*1) Please use a Quikmount pipe adaptor if the Quikclamp be mounted at inlet or outlet side.
Accessories
13
Pressure switch is not in scope of delivery
14
Alternative G1/4 ports plugged
Quikclamp®
Porting block
Porting block for pressure switch
Silencer
Quikclamp® with wall bracket
Pipe adapter
3
14
36,5
14
38
4,5
56
3
36
28,5
20
10
40
30
24,5
40
57
G1/4
40
31,5
+
-
14
13
10
Ports (G1/4 or 1/4 NPT ) plugged
29
16
A
1
1
Main ports 1/4” or 3/8” ISO G/PTF
11
Exhaust port M5 at T72T only
1
Main ports 1/4” or 3/8”
ISO G/PTF
20
7
Porting block for
pressure switch
Pressure switch
(0,5 ... 8 bar)
0523109000000000
0881300000000000
Padlock (brass)
with two keys *1)
0613633000000000
*1) for shut-off valves
Pressure switch
Padlock



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com