Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

24-005751 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 24-005751
Description  D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer clip
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

24-005751 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  24-005751 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH 24-005751 Datasheet HTML 2Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
A
A
B
B
C
C
D
D
scale
/Maßstab:
15.09.2022
15.09.2022
Schmidt
Name
Bub
R
dim. in mm
24K1A2345
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS compliant/konform
Date/Datum
appd./
gepr..
drawn/
gez.
DIN-
A3
D-SUB C-Filter Male 37pos.
with threaded rear specer clip
D-SUB C-Filter Stiftleiste 37pol.
mit Gewinde-Abstandsbolzen-Clip
2:1
Index:
a Original
1 / 2
Contact plating/
Kontakt Veredelung:
Part no. / Part marked/
Art.-Nr. / Bedruckung:
24-005733
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
24-005732
24-005731
Quality class/
Gütestufe:
3
2
1
Capacitance value/
Kapazitätswert:
370 pF
` 20 %
24-005741
24-005742
24-005743
24-005751
24-005752
24-005753
1
2
3
1
2
3
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
1300 pF
` 20 %
830 pF
` 20 %
Technical specification/
Technische Daten:
Current rating/
Strombelastbarkeit:
Insulation resistance/
Isolationswiderstand:
Working voltage/
Betriebsspannung:
100 V DC
- 25 °C ... + 105 °C
> 1 G
Ω
5 A
Temperature
working range/
Umgebungstemperatur:
Dielectric
withstanding voltage/
Spannungsfestigkeit (DWV):
Capacitance value/
Kapazitätswert:
424 VDC
see table/
siehe Tabelle
Mating cycles
(see table)/
Steckzyklen
(siehe Tabelle):
Quality class 1 = 500
Gütestufe 1
Quality class 2 = 200
Gütestufe 2
Quality class 3 = 50
Gütestufe 3
Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
Cu alloy, Au over Ni
Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt
Insulator/
Isolierkörper:
Shell/
Gehäuse:
High temp. PA UL 94 V-0
Steel, Sn over Ni
Threaded rear spacer clip/
Gewinde-Abstandsbolzen-Clip:
Collar/
Scheibe:
Cu alloy, Sn over Ni
Cu alloy, Sn over Ni
Threaded rear spacer clip/
Gewinde-Abstandsbolzen-Clip
Collar/
Scheibe
Installation specification/
Montagedaten:
PCB hole drillings/
Leiterplattenbohrbild:
see sheet 2/
siehe Seite 2
Solder parameter/
Lötparameter:
Solder preheat
temperature/
Vorheiztemperatur:
Solder bath temperature/
Lötbadtemperatur:
100 °C for 30 sec./
100 °C für 30 Sek.
260 °C for 5 sec./
260 °C für 5 Sek.
Recommended torque
value for thread/
Empfohlenes Drehmoment
für Gewinde:
PCB snap for hole
diameter/
PCB Clip für
Lochdurchmesser:
max. 6 in.LB/
max. 67 Ncm
n3,1 mm
Circuit board thickness/
Leiterplattenstärke:
1,6 mm


Similar Part No. - 24-005751

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
24-005701 CONEC-24-005701 Datasheet
275Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 15pos. Solder pin straight with threaded rear spacer clip
16.09.2022
24-005702 CONEC-24-005702 Datasheet
275Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 15pos. Solder pin straight with threaded rear spacer clip
16.09.2022
24-005703 CONEC-24-005703 Datasheet
275Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 15pos. Solder pin straight with threaded rear spacer clip
16.09.2022
24-005711 CONEC-24-005711 Datasheet
275Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 15pos. Solder pin straight with threaded rear spacer clip
16.09.2022
24-005712 CONEC-24-005712 Datasheet
275Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 15pos. Solder pin straight with threaded rear spacer clip
16.09.2022
More results

Similar Description - 24-005751

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
24-003753 CONEC-24-003753 Datasheet
524Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer
28.02.2022
24-003763 CONEC-24-003763 Datasheet
524Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer
28.02.2022
24-003773 CONEC-24-003773 Datasheet
524Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer
28.02.2022
24-005643 CONEC-24-005643 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer and front threaded lock
07.09.2022
24-005663 CONEC-24-005663 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer and front threaded lock
07.09.2022
24-005653 CONEC-24-005653 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. with threaded rear specer and front threaded lock
07.09.2022
24-001733 CONEC-24-001733 Datasheet
292Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 15pos. with threaded rear spacer clip
14.10.2021
24-002833 CONEC-24-002833 Datasheet
251Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 9pos. with threaded rear spacer clip
22.12.2021
24-004433 CONEC-24-004433 Datasheet
581Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 50pos. with threaded rear spacer clip
06.04.2022
24-003633 CONEC-24-003633 Datasheet
527Kb / 2P
D-SUB PI-Filter Male 37pos. with threaded rear spacer clip
15.02.2022
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com