Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

24-005331 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 24-005331
Description  D-SUB C-Filter Female 15pos. with threaded rear spacer and front threaded lock
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

24-005331 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  24-005331 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
A
A
B
B
C
C
D
D
scale
/Maßstab:
01.09.2022
24.08.2022
Lehmenkühler
Name
Brandt
R
dim. in mm
24K1A2315
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS compliant/ konform
Date/Datum
appd./
gepr..
drawn/
gez.
DIN-
A3
D-SUB C-Filter Female 15pos.
with threaded rear spacer and front threaded lock
D-SUB C-Filter Buchsenleiste 15pol.
mit Gewindebolzen und Gewinde-Abstandshalter
2:1
Index:
a Original
1 / 1
Part-no.
CONEC ABC
Technical specification/
Technische Daten:
Current rating/
Strombelastbarkeit:
Insulation resistance/
Isolationswiderstand:
Working voltage/
Betriebsspannung:
100 VDC
- 25 °C ... + 105 °C
> 1 GΩ
5 A
Temperature
working range/
Umgebungstemperatur:
Dielectric
withstanding voltage/
Spannungsfestigkeit (DWV):
Capacitance value/
Kapazitätswert:
424 VDC
see table/
siehe Tabelle
Mating cycles
(see table)/
Steckzyklen
(siehe Tabelle):
Quality class 1 = 500
Gütestufe 1
Quality class 2 = 200
Gütestufe 2
Quality class 3 = 50
Gütestufe 3
1
Installation specification/
Montagedaten:
Solder parameter/
Lötparameter:
Solder preheat
temperature/
Vorheiztemperatur:
Solder bath temperature/
Lötbadtemperatur:
100 °C for 30 sec./
100 °C für 30 Sek.
260 °C for 5 sec./
260 °C für 5 Sek.
Recommended torque
value for thread/
Empfohlenes Drehmoment
für Gewinde:
max. 6 in.LB/
max. 67 Ncm
Sleeve/
Hülse
1 - 0
0,1
+
15x
n
1,37 `0,1
4,11 `0,1
6,86 `0,1
9,6 `0,1
2,74 `0,1
5,49 `0,1
8,23 `0,1
33,32 -0,12
0,13
+
3,1 `0,1
2x
n
10°
24,74 -0,2
0,05
+
33,32 -0,12
0,13
+
39,22 -0,46
0,3
+
0,6
n
`0,05
15x
8 - 0,23
0,02
+
Contact plating/
Kontakt Veredelung:
Part no. / Part marked/
Art.-Nr. / Bedruckung:
24-005323
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
24-005322
24-005321
Quality class/
Gütestufe:
3
2
1
Capacitance value/
Kapazitätswert:
370 pF
` 20 %
24-005331
24-005332
24-005333
24-005341
24-005342
24-005343
1
2
3
1
2
3
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
1300 pF
` 20 %
830 pF
` 20 %
Threaded rear spacer
and front threaded lock/
Gewindebolzen und Gewinde-Abstandsbolzen
Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
Cu alloy, Au over Ni
Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt
Insulator/
Isolierkörper:
Shell/
Gehäuse:
High temp. PA UL 94 V-0
Steel, Sn over Ni
Sleeve/
Hülse:
Threaded rear spacer
and front threaded lock/
Gewindebolzen
und Gewinde-Abstandsbolzen:
Cu alloy, Sn over Ni
Cu alloy, Sn over Ni
4-40 UNC
n4


Similar Part No. - 24-005331

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
24-005301 CONEC-24-005301 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB C-Filter Male 50pos. with threaded rear spacer
05.08.2022
24-005302 CONEC-24-005302 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB C-Filter Male 50pos. with threaded rear spacer
05.08.2022
24-005303 CONEC-24-005303 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB C-Filter Male 50pos. with threaded rear spacer
05.08.2022
24-005311 CONEC-24-005311 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB C-Filter Male 50pos. with threaded rear spacer
05.08.2022
24-005312 CONEC-24-005312 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB C-Filter Male 50pos. with threaded rear spacer
05.08.2022
More results

Similar Description - 24-005331

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
24-005553 CONEC-24-005553 Datasheet
782Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 15pos. with threaded rear spacer and front threaded lock
07.09.2022
24-005563 CONEC-24-005563 Datasheet
782Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 15pos. with threaded rear spacer and front threaded lock
07.09.2022
24-005573 CONEC-24-005573 Datasheet
782Kb / 1P
D-SUB C-Filter Male 15pos. with threaded rear spacer and front threaded lock
07.09.2022
24-002263 CONEC-24-002263 Datasheet
307Kb / 2P
D-SUB C-Filter Female 9pos. with threaded rear spacer and front threaded lock
16.12.2021
24-004213 CONEC-24-004213 Datasheet
424Kb / 2P
D-SUB C-Filter Female 25pos. with threaded rear spacer and front threaded lock
10.03.2022
24-005203 CONEC-24-005203 Datasheet
805Kb / 1P
D-SUB C-Filter Female 15pos. with threaded rear spacer
02.08.2022
24-003463 CONEC-24-003463 Datasheet
265Kb / 1P
D-SUB HD C-Filter Female 15pos. with threaded rear spacer and front threaded lock
22.02.2022
24-004753 CONEC-24-004753 Datasheet
510Kb / 2P
D-SUB C-Filter Female 25pos. with threaded rear spacer and front threaded lock
06.05.2022
24-004793 CONEC-24-004793 Datasheet
340Kb / 2P
D-SUB C-Filter Female 15pos. with threaded rear spacer and front threaded lock
29.06.2022
24-004923 CONEC-24-004923 Datasheet
289Kb / 1P
D-SUB HD C-Filter Female 15pos. with threaded rear spacer and front threaded lock
14.07.2022
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com