Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

24-009331 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 24-009331
Description  D-SUB LC-Filter Female 37pos. Solder pin angled with threaded insert, metal bracket, PCB snap and ferrite
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

24-009331 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  24-009331 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH 24-009331 Datasheet HTML 2Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
A
A
B
B
C
C
D
D
scale
/Maßstab:
26.10.2022
24.10.2022
H.Schmidt
Name
J.Brandt
R
dim. in mm
24K1A2431
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS compliant/konform
Date/Datum
appd./
gepr..
drawn/
gez.
DIN-
A3
D-SUB LC-Filter Female 37pos. Solder pin angled
with threaded insert, metal bracket, PCB snap and ferrite
D-SUB LC-Filter Buchse 37pol. Lötstift abgewinkelt
mit Gewindeeinsatz, Metallwinkel, PCB Clip und Ferrit
2:1
Index:
a Original
1 / 2
Contact plating/
Kontakt Veredelung:
Part no. / Part marked/
Art.-Nr. / Bedruckung:
24-009333
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
24-009332
24-009331
Quality class/
Gütestufe:
3
2
1
Capacitance value/
Kapazitätswert:
370 pF
` 20 %
24-009341
24-009342
24-009343
24-009351
24-009352
24-009353
1
2
3
1
2
3
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
1300 pF
` 20 %
830 pF
` 20 %
Technical specification/
Technische Daten:
Current rating/
Strombelastbarkeit:
Insulation resistance/
Isolationswiderstand:
Working voltage/
Betriebsspannung:
100 VDC
- 25 °C ... + 105 °C
> 1 GΩ
5 A
Temperature
working range/
Umgebungstemperatur:
Dielectric
withstanding voltage/
Spannungsfestigkeit (DWV):
Capacitance value/
Kapazitätswert:
424 VDC
see table/
siehe Tabelle
Mating cycles
(see table)/
Steckzyklen
(siehe Tabelle):
Quality class 1 = 500
Gütestufe 1
Quality class 2 = 200
Gütestufe 2
Quality class 3 = 50
Gütestufe 3
Metal bracket/
Metallwinkel
Ferrite/
Ferrit
Threaded insert/
Gewindeeinsatz
Snap, press for
fixing on PCB/
Clip, drücken zum
Befestigen auf der
Leiterplatte
PCB snap/
PCB Clip
Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
Cu alloy, Au over Ni
Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt
Insulator/
Isolierkörper:
Shell/
Gehäuse:
High temp. PA UL 94 V-0
Steel, Sn over Ni
Metal bracket/
Metallwinkel:
Threaded insert/
Gewindeeinsatz:
Ferrite/
Ferrit:
Fixed with sealing compound/
mit Verguss geklebt
Cu alloy, Sn over Ni
GD-Zn, Sn over Ni
PCB snap/
PCB Clip:
Cu alloy, Sn over Ni
Installation specification/
Montagedaten:
PCB hole drillings/
Leiterplattenbohrbild:
see sheet 2/
siehe Seite 2
Solder parameter/
Lötparameter:
Solder preheat
temperature/
Vorheiztemperatur:
Solder bath temperature/
Lötbadtemperatur:
100 °C for 30 sec./
100 °C für 30 Sek.
260 °C for 5 sec./
260 °C für 5 Sek.
Recommended torque
value for thread/
Empfohlenes Drehmoment
für Gewinde:
max. 6 in.LB/
max. 67 Ncm
n3,1 mm
PCB snap for hole
diameter/
PCB Clip für
Lochdurchmesser:
Circuit board thickness/
Leiterplattenstärke:
1,6 mm


Similar Part No. - 24-009331

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
24-009301 CONEC-24-009301 Datasheet
996Kb / 2P
D-SUB LC-Filter Female 90° 25pos. Solder pin angled 0.37inch with threaded insert,metal bracket, PCB-snap and ferrite
11.10.2022
24-009302 CONEC-24-009302 Datasheet
996Kb / 2P
D-SUB LC-Filter Female 90° 25pos. Solder pin angled 0.37inch with threaded insert,metal bracket, PCB-snap and ferrite
11.10.2022
24-009303 CONEC-24-009303 Datasheet
996Kb / 2P
D-SUB LC-Filter Female 90° 25pos. Solder pin angled 0.37inch with threaded insert,metal bracket, PCB-snap and ferrite
11.10.2022
24-009311 CONEC-24-009311 Datasheet
996Kb / 2P
D-SUB LC-Filter Female 90° 25pos. Solder pin angled 0.37inch with threaded insert,metal bracket, PCB-snap and ferrite
11.10.2022
24-009312 CONEC-24-009312 Datasheet
996Kb / 2P
D-SUB LC-Filter Female 90° 25pos. Solder pin angled 0.37inch with threaded insert,metal bracket, PCB-snap and ferrite
11.10.2022
More results

Similar Description - 24-009331

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
24-009213 CONEC-24-009213 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB LC-Filter Male 37pos. Solder pin angled 0,318 inch with threaded insert, metal bracket and ferrite
20.04.2023
24-009453 CONEC-24-009453 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB C-Filter Male 37pos. Solder pin angled 0,318 inch with threaded insert, metal bracket, PCB-snap and ferrite
14.04.2023
24-003873 CONEC-24-003873 Datasheet
620Kb / 2P
D-SUB C-Filter Female 37pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, fixing-plate and PCB snap
16.03.2022
24-009003 CONEC-24-009003 Datasheet
309Kb / 2P
D-SUB LC-Filter Female 9pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, ferrite
24.10.2022
24-009093 CONEC-24-009093 Datasheet
1Mb / 2P
D-SUB LC-Filter Female 37pos. Solder pin angled with threaded insert,metal bracket and ferrite
10.10.2022
24-009243 CONEC-24-009243 Datasheet
340Kb / 2P
D-SUB LC-Filter Female 9pos. Solder pin angled 0.318inch with metal bracket, threaded insert, ferrite, PCB-snap
15.09.2022
24-009303 CONEC-24-009303 Datasheet
996Kb / 2P
D-SUB LC-Filter Female 90° 25pos. Solder pin angled 0.37inch with threaded insert,metal bracket, PCB-snap and ferrite
11.10.2022
6STD37SAT99S30X CONEC-6STD37SAT99S30X Datasheet
295Kb / 2P
D-SUB FEMALE 90° 37pos. SOLDER PIN ANGLED with threaded insert, metal bracket,snap and hex bolt
29.05.12
6STD37SAU99R30X CONEC-6STD37SAU99R30X Datasheet
577Kb / 2P
D-SUB Female 37pos. Solder pin 90° angled threaded insert, metal bracket, PCB snap. hexl. screw
12.07.2018
6STD37SCT99S30X CONEC-6STD37SCT99S30X Datasheet
295Kb / 2P
D-SUB FEMALE 90° 37pos. SOLDER PIN ANGLED with threaded insert, metal bracket,snap and hex bolt
29.05.12
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com