Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IP5356 Datasheet(PDF) 21 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5356
Description  support High and low voltage SCP, two-way PD3.0 and other mobile power SOCs with all fast charging protocols
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5356 Datasheet(HTML) 21 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5356 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 24Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5356 Datasheet HTML 25Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 35 page
background image
IP5356
V1.1
Email: service@injoinic.com
21 / 35
Copyright © 2020, Injoinic Corp.
2 灯模式 1 的显示方式为双色灯:
充电时
电量 C(%)
D1
D2
充满
灭
亮
66
%≤C<100%
灭
0.5Hz 闪烁
33
%≤C<66%
0.5Hz 闪烁
0.5Hz 闪烁
C<33%
0.5Hz 闪烁
灭
放电时:
电量 C(%)
D1
D2
66
%≤C<100%
灭
亮
33
%≤C<66%
亮
亮
C<33%
亮
灭
C<3%
1.0Hz 闪烁
灭
2 灯模式 2 的显示方式为:
充电时:D1 灯以 2.0s 为周期闪烁(1.0S 亮 1.0S 灭),充满时,常亮。
放电时:D2 灯常亮,当电压低于 3.2v 时 1.0Hz 闪烁(0.5S 亮 0.5S 灭),电压低于 3.0v 时关机。
1 灯模式的显示方式为:
充电时:以 LED 闪烁的次数来指示当前电量。
放电时:以 LED 闪烁的次数来指示当前电量。
数码管电量显示模式
IP5356 默认支持的数码管如下所示。
数码管
充电
放电
未充满状态
充满状态
电量小于 5%
电量大于 5%
188 型
0-99% 0.5HZ 闪烁
常亮 100%
0-5% 1HZ 闪烁
5%-100% 常亮
5pin 188 型数码管原理图如下:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com