Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IP6510 Datasheet(PDF) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP6510
Description  20 W PD output integrates multiple fast charging output protocols
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP6510 Datasheet(HTML) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP6510 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6510 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6510 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6510 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6510 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6510 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6510 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6510 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6510 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
IP6520
V1.5
www.injoinic.com
1 / 16
Copyright © 2019, Injoinic Corp.
20W PD 输出,集成多种快充输出协议
(DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/HSCP/AFC/MTK PE/ PD3.0/PPS)的 SOC
1 特性
同步开关降压转换器
 内置功率 MOS
 输入工作电压范围:7.1V 到 32V
 输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议
自动调整
 PD 输出功率:最大 20W
(5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A)
 输出电压有线补功能,50mV/A
 VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为
93.8%
 软启动功能
支持 Type-C 输出接口和 USB PD 协议
 PD3.0 USB-IF 协会认证 TID: 3277
 支持 5V、9V、12V 电压输出
 支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
 PPS 支持 3~11V,20mV/step 电压输出
输出快充规格
 支持 Type-C PD 口输出
 支持 BC1.2 和 Apple 协议
 支持 QC2.0、QC3.0 快充协议
 支持华为快充协议 FCP 和高压 SCP
 支持三星快充协议 AFC(MAX 12V)
 支持 MTK PE+1.1 和 MTK PE+2.0
多重保护、高可靠性
 输入过压、输入欠压、输出短路、输出过
流保护
 整机过温保护
 DP/DM/CC 过压保护
 CC PIN 耐压 30V
 ESD 4KV,直流耐压 40V
2 应用
车载充电器
快充适配器
智能排插
3 简介
IP6520 是一款集成同步开关的降压转换器、支
持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB
PD2.0/PD3.0(PPS)协议,为车载充电器、快充适配器、
智能排插提供完整的解决方案。
IP6520 内置功率 MOS,输入电压范围是 7.1V
到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,能提供最大 20W
的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整
输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A,
9V/2.22A,12V/1.67A。
IP6520 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出电
流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当
输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6520 具有过流点自动调节功能,当高压 SCP,
快充协议握手成功后,最大支持 10V/2.5A 输出。当
IP6520 的 Type-C 接口连接的设备支持高压 SCP 时,
优先输出高压 SCP,相比 PD 输出,充电功率更高。
IP6520 的输出电压带有线补功能,输出电流增
大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引
起的电压下降。
IP6520 具有软启动功能,可以防止启动时的冲
击电流影响输入电源的稳定。
IP6520 支持 Type-C 接口输出,集成各种快充协
议,可以通过 CC1/CC2 或 DP/DM 来自动识别输出端
接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电
压和电流。IP6520 支持的快充协议有:DCP(苹果
和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0、华为快充协议 FCP
和高压 SCP,三星快充协议 AFC(MAX 12V),IP6520
支持 USB PD2.0/ PD3.0(PPS)输出协议。
IP6520 有多种保护功能,具有输入过压、欠压
保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6520 采用 ESOP8 封装。


Similar Part No. - IP6510

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP6510 INJOINIC-IP6510 Datasheet
612Kb / 10P
Output 2.4A/3.1A, integrated SOC IC for DCP output protocol
IP6510 INJOINIC-IP6510 Datasheet
757Kb / 11P
Maximum output 24 W, integrated with various fast charge output protocols
IP6510 INJOINIC-IP6510 Datasheet
799Kb / 12P
Maximum output 45W, integrated Type-C PD output and various fast charge output protocols
IP6510 INJOINIC-IP6510 Datasheet
872Kb / 18P
integrated Dual port Type C PD 3.0 (waiting for fast charging protocol output SOC IC
V1.0.3 2019
IP6510 INJOINIC-IP6510 Datasheet
633Kb / 11P
24W Max Synchronous Rectified Buck Converter for DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/ SCP/ AFC/SFCP
V1.4.1
More results

Similar Description - IP6510

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sumida Corporation
EEH1713 SUMIDA-EEH1713 Datasheet
278Kb / 1P
Multiple Output Transformer
logo
Injoinic Technology Co....
IP2703 INJOINIC-IP2703 Datasheet
897Kb / 11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5328P INJOINIC-IP5328P Datasheet
2Mb / 27P
Mobile power SOC supporting multiple protocols such as bidirectional PD3.0 fast charging
IP6505 INJOINIC-IP6505 Datasheet
757Kb / 11P
Maximum output 24 W, integrated with various fast charge output protocols
IP6518 INJOINIC-IP6518 Datasheet
799Kb / 12P
Maximum output 45W, integrated Type-C PD output and various fast charge output protocols
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM1596 HMSEMI-HM1596 Datasheet
884Kb / 9P
Maximum output 18W, integrated Type-C PD output and various fast charge output protocols
HM1597 HMSEMI-HM1597 Datasheet
869Kb / 9P
Maximum output 24W, integrated with various fast charge output protocols
HM1596A HMSEMI-HM1596A Datasheet
1,008Kb / 14P
18W PD output, integrated multiple fast charging output protocols
logo
Injoinic Technology Co....
IP5332 INJOINIC-IP5332 Datasheet
2Mb / 24P
Support bidirectional PD3.0 fast charging and other mobile power SOC with multiple protocols
Version 0.2 2015
IP6566 INJOINIC-IP6566 Datasheet
872Kb / 18P
integrated Dual port Type C PD 3.0 (waiting for fast charging protocol output SOC IC
V1.0.3 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com