Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IP6520 Datasheet(PDF) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP6520
Description  integrated Dual port Type C PD 3.0 (waiting for fast charging protocol output SOC IC
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP6520 Datasheet(HTML) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP6520 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6520 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6520 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6520 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6520 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6520 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6520 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6520 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6520 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 18 page
background image
IP6566
V1.0.3
www.injoinic.com
1 / 18
Copyright © 2019, Injoinic Corp.
集成双口 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的输出 SOC IC
1 特性
同步开关降压转换器
 内置功率 MOS
 输入工作电压范围:8.2V 到 32V
 输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议
自动调整
 输出电压有线补功能,50mV/A
 PD 输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于
设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设
定值,输出 CC 模式)
 VIN=12V,VOUT=5V/3A,板端转换效率
为 93.8%
双口快充输出
 支持双 USB Type-C 输出
 支持 USB Type-C 和 USB A 输出
 支持双 USB A 输出
 任意一个输出口都支持快充
 双口自动插拔检测功能
支持 Type-C 输出接口和 USB PD 协议
 支持 5V、9V、12V 电压输出
 支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
 PPS 支持 3.3V~11V,20mV/step 电压输
出
快充规格
 支持 2 个 Type-C PD 口输出
 支持 2 个 BC1.2、Apple 协议
 支持 2 个高通 QC2.0 和 QC3.0
 支持 2 个华为快充协议 FCP
 支持 2 个华为快充协议 SCP
 支持 2 个华为快充协议高压 SCP
 支持 2 个三星快充协议 AFC
 支持 2 个展讯快充协议 SFCP
多重保护、高可靠性
 输入过压、输入欠压、输出短路、输出过
流保护和过温保护
 DP/DM/CC 过压保护
 CC PIN 耐压 30V
 ESD 4KV,直流耐压 40V
2 应用
车载充电器
快充适配器
智能排插
3 简介
IP6566 是一款集成同步开关的降压转换器、支
持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB
PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车
载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决
方案。
IP6566 支持双 USB Type-C,USB Type-C 和
USB A,或者双 USB A 输出,集成双口自动插拔
检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,
当双口同时使用时,
双口都输出 5V,总功率 5V/3.4A。
IP6566 内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V
到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供
20W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动
调整输出电压和电流。IP6566 输出 5V/3A,板端转
换效率高至 93.8%。
IP6566 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出
电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;
当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压
降低。
IP6566 的输出电压带有线补功能,输出电流增
大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引
起的电压下降。
IP6566 具有软启动功能,可以防止启动时的冲
击电流影响输入电源的稳定。
IP6566 有多种保护功能,具有输入过压、欠压
保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6566 采用 4*4mm QFN28 封装。


Similar Part No. - IP6520

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP6520 INJOINIC-IP6520 Datasheet
821Kb / 16P
20 W PD output integrates multiple fast charging output protocols
V1.5 2019
IP6520 INJOINIC-IP6520 Datasheet
1Mb / 22P
Supports buck-boost SOCs for fast charging protocols such as UFCS/PD2.0/PD3.1/EPR28V.
V1.11 2023. 11
IP6520T INJOINIC-IP6520T Datasheet
1Mb / 22P
Supports buck-boost SOCs for fast charging protocols such as UFCS/PD2.0/PD3.1/EPR28V.
V1.11 2023. 11
IP6520T_PPS INJOINIC-IP6520T_PPS Datasheet
1Mb / 22P
Supports buck-boost SOCs for fast charging protocols such as UFCS/PD2.0/PD3.1/EPR28V.
V1.11 2023. 11
IP6520_PPS INJOINIC-IP6520_PPS Datasheet
821Kb / 16P
20 W PD output integrates multiple fast charging output protocols
V1.5 2019
More results

Similar Description - IP6520

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP2112 INJOINIC-IP2112 Datasheet
1Mb / 12P
Single/dual USB port charging protocol IC
IP6502 INJOINIC-IP6502 Datasheet
662Kb / 10P
Output 2.4A, integrated SOC IC for DCP output protocol
IP6503 INJOINIC-IP6503 Datasheet
612Kb / 10P
Output 2.4A/3.1A, integrated SOC IC for DCP output protocol
logo
Fitipower Integrated Te...
FP6600Q FITIPOWER-FP6600Q Datasheet
401Kb / 8P
USB Dedicated Charging Port Controller for Fast Charging Protocol and QC 2.0/3.0
FP6601Q FITIPOWER-FP6601Q Datasheet
491Kb / 8P
USB Dedicated Charging Port Controller for Fast Charging Protocol and QC 2.0/3.0
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM261XX HMSEMI-HM261XX Datasheet
1Mb / 8P
Single/dual USB port charging protocol IC
HM1598 HMSEMI-HM1598 Datasheet
1Mb / 9P
Output 3.1A, SOC IC with integrated DCP output protocol
logo
SHOUDING Shouding Semic...
SFT430C SHOUDING-SFT430C Datasheet
1Mb / 6P
USB Dedicated Charging Port Controller for Fast Charging Protocol and QC 2.0/3.0
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM6601Q HMSEMI-HM6601Q Datasheet
301Kb / 9P
USB Charging Port Controller for Fast Charging Protocol
HM1596A HMSEMI-HM1596A Datasheet
1,008Kb / 14P
18W PD output, integrated multiple fast charging output protocols
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com