Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N10 Datasheet(PDF) 12 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N10
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N10 Datasheet(HTML) 12 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N10 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N10 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N10 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N10 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N10 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N10 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N10 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N10 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N10 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 50 page
background image
A3-11
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
新SC,NEO SCシリーズ
■特長
■ご注文指定事項(形式)
●
モータの正逆運転,プラッギング制動に最適です。
●
機械的インタ−ロックと電気的インタ−ロックを標準装備して
 います。
■定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期
単相モ−タ
(AC-3)
(写No.AF88-1402)
(写No.AF00-247)
●
可逆形電磁接触器 (ケ−スカバ−なし)
SC-N1RM
2a2b
×2
コイルAC200V
コイルAC200V
●
可逆形電磁開閉器(ケ−スカバ−なし)
●
可逆形電磁接触器,開閉器(ケ−スカバ−なし)
SW-N1RM
5.5kW
シュカイロAC200V
2a2b
×2
フレーム
100V
0.4
0.5
0.5
0.75
0.8
0.8
1.2
1.7
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
200V
0.8
1.0
1.0
1.5
1.6
1.6
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
三相かご形モ−タ
(AC-3)
200-
240V
2.2
2.7
2.7
3.7
4
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
110
150
380-
440V
2.7
4
4
5.5
7.5
7.5
11
15
22
30
37
45
55
75
90
110
150
200
300
電磁接触器
電磁開閉器
単相モ−タ
(AC-3)
100V
11
13
13
18
19
19
26
35
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
200V
11
13
13
18
19
19
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
三相かご形モ−タ
(AC-3)
200-
240V
11
13
13
18
 
18
(19)
18 
(19)
 
26
35
50
65
80
93
125
152
180
220
300
400
600
380-
440V
7
9
9
13
17
17
25
32
48
65
80
90
110
150
180
220
300
400
600
開放熱電流
(定格通電電流)
〔A〕
20
20
20
25
32
32
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
希望小売
価格
〔円〕
6,820
7,220
10,820
13,110
13,670
14,510
14,510
16,170
22,060
26,640
28,510
41,820
51,830
63,550
89,490
137,600
141,400
204,700
404,200
429,900
782,700
03形
0形
05形
4-0形
4-1形
5-1形
N1形
N2形
N2S形
N3形
N4形
N5形
N6形
N7形
N8形
N10形
N11形
N12形
N14形
納 
期
◎
⃝
◎
⃝
◎
⃝
◎
⃝
◎
⃝
◎
⃝
⃝
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
希望小売
価格
〔円〕
9,350
10,050
12,920
15,000
15,630
16,610
16,610
17,730
24,530
28,740
30,840
44,390
55,010
68,220
95,330
146,000
150,200
218,500
429,900
455,600
831,800
納 
期
◎
⃝
◎
⃝
◎
◎
◎
⃝
◎
⃝
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎ 標準品 ○ 準標準品
受注品 A
定格容量〔kW〕
定格使用電流〔A〕
注:商品コードでもご注文いただけます。
SW-0RM形
SW-N6RM形
①形式
④コイル呼び電圧
⑤補助接点構成
①形式
②主回路電圧
③モ−タ容量またはサ−マルリレ−のヒ−トエレメント定格の呼び
④コイル呼び電圧
⑤補助接点構成
補助接点
構成
❶
1b×2
1a×2 ❷
1b×2
1a×2 ❷
1a1b×2
2b×2
1b×2
1a×2 ❷
1b×2
1a×2 ❷
1a1b×2
2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
形式
SC-03RM
SC-0RM
SC-05RM
SC-4-0RM
SC-4-1RM
SC-5-1RM
SC-N1RM
SC-N2RM
SC-N2SRM
SC-N3RM
SC-N4RM
SC-N5RM
SC-N6RM
SC-N7RM
SC-N8RM
SC-N10RM
SC-N11RM
SC-N12RM
SC-N14RM
商品コ−ド
❸
SC11RA-□01
SC11RA-□10
SC13RA-□01
SC13RA-□10
SC14RA-□11
SC14RA-□02
SC18RA-□01
SC18RA-□10
SC19RA-□01
SC19RA-□10
SC20RA-□11
SC20RA-□02
SC20RA-□22
SC25BRA-□22
SC35BRA-□22
SC50BRA-□22
SC65BRA-□22
SC80BRA-□22
SC93BRA-□22
SC1CBRA-□22
SC1FBRA-□22
SC1JBRA-□22
SC2CBRA-□22
SC3ABRA-□22
SC4ABRA-□22
SC6ABRA-□22
形式
SW-03RM
SW-0RM
SW-05RM
SW-4-0RM
SW-4-1RM
SW-5-1RM
SW-N1RM
SW-N2RM
SW-N2SRM
SW-N3RM
SW-N4RM
SW-N5RM
SW-N6RM
SW-N7RM
SW-N8RM
SW-N10RM
SW-N11RM
SW-N12RM
SW-N14RM
商品コ−ド
❸
SC11RAN-□01△◇
SC11RAN-□10△◇
SC13RAN-□01△◇
SC13RAN-□10△◇
SC14RAN-□11△◇
SC14RAN-□02△◇
SC18RAN-□01△◇
SC18RAN-□10△◇
SC19RAN-□01△◇
SC19RAN-□10△◇
SC20RAN-□11△◇
SC20RAN-□02△◇
SC20RAN-□22△◇
SC25BRAN-□22△◇
SC35BRAN-□22△◇
SC50BRAN-□22△◇
SC65BRAN-□22△◇
SC80BRAN-□22△◇
SC93BRAN-□22△◇
SC1CBRAN-□22△◇
SC1FBRAN-□22△◇
SC1JBRAN-□22△◇
SC2CBRAN-□22△◇
SC3ABRAN-□22△◇
SC4ABRAN-□22△◇
SC6ABRAN-□22△◇
(注1)定格は,JIS C8201-4-1およびJEM1038に準拠した定格を示します。
(注2)SC-03RM∼SC-N4RM形を急速切換で使用する場合には,短絡事故を防止するために,切換時間が15ms以上確保できるように,
遅延リレー等で電気的インターロックをとってご使用ください。
(注3)定格使用電流の( )内定格は電磁接触器としてサーマルリレーなしで使用する場合の適用です。
❶N1形以上は,補助接点構成が3a3b×2も製作いたします。N1∼N3形は4a4b×2も製作いたします。なお,N1∼N3形の追加補助接点はヘッドオンタイプが付きます。
❷補助接点1a×2は,電磁接触器本体では電気的インタ−ロックが取れておりませんので,ご使用の際は同時投入による短絡事故を
 防止するために外部制御回路で必ず電気的インタ−ロックを取ってください。
❸商品コ−ド欄の□にはコイル電圧指定コ−ド,△には主回路電圧指定コ−ド,◇にはモ−タ容量指定コ−ドが入ります。
 上記価格は,コイルAC200Vの価格です。
❹補助接点構成には電磁接触器本体の電気的インターロックが含まれています。お客様にてご使用いただける補助接点は1NC×2を除いた分となります。例:2NO2NC×2の場合は2NO1NC×2
可逆形電磁接触器,開閉器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com