Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N11 Datasheet(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N11
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N11 Datasheet(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N11 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N11 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N11 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N11 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N11 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N11 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N11 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N11 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N11 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 50 page
background image
A3-5
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
新SC,NEO SCシリーズ
(写No.KK05-065)
SC-N8形【SC1JBAA-...】
SC-N10形【SC2CBAA-...】
質量:4.9kg
(写No.KK05-067)
SC-N11形【SC3ABAA-...】
SC-N12形【SC4ABAA-...】
(写No.KKD06-001)
SC-N14形【SC6ABAA-...】
(写No.KKD06-002)
SC-N16形【SC8ABAA-...】
質量:7.8kg
質量:32kg
質量:34kg
スーパーマグネット
スーパーマグネット
スーパーマグネット
スーパーマグネット
(155)※1
取付穴寸法図
138
コイル端子
M3.5
主端子
M10
補助端子
M3.5
174
118
14.5
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
47
25
(170)※1
148
56
コイル端子
M3.5
30
補助端子
M3.5
主端子
M12
195
132
14.5
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
取付穴寸法図
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1 補助接点4a4bの場合
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1 補助接点4a4bの場合
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
(写No.KK05-042)
SW-03形【SC11AAN-...】
SW-0形【SC13AAN-...】
質量:0.43kg
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
●
標準形電磁開閉器(ケ−スカバ−なし)
補助接点
1a
1b
接点構成
●取付寸法:①,②,③の取付が可能
 ①…34×(48∼)52
〔SRCb3931-0と互換性有〕
 ②…30×48〔SRCa3931-02と互換性有〕
 ③…35×60
●取付ねじ:2-M4
35mm
90(レール高さ15の場合)
80
(28)
61
8.5
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
主端子
 M3.5
7.7
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
18
①
②
③
29
78
主端子
補助端子
3
リセットボタン
(リセットストローク3mm)
10
7.7
26.5
10
43
1
トリップボタン
補助端子M3.5
(NC)
主端子M3.5
補助端子M3.5
(NO)
1/L1 3/L2 5/L3 13
1/L1 3/L2 5/L3 21
14
A1 A2
97 95
97 95
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
22
A1 A2
上図サーマルリレーは
2ヒートエレメントを
示します。
3ヒートエレメントの
場合は右図となります。
97 95
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
取付穴寸法図
取付穴
4-M6
取付穴
4-M8
※2 制御回路電源用M4タップ
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
※2 制御回路電源用M4タップ
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
(注2)EMCの適合が必要な場合は,
本体の金属ベースを接地してく
ださい。
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
(注2)EMCの適合が必要な場合は,
本体の金属ベースを接地してく
ださい。
44
32
31
43
14
22
21
13
4 T2
6 T3
2 T1
1 L1
5 L3
3 L2
A2
A1
取付穴寸法図
290
70
244
40
30
最小50
323
取付穴
4-M10
コイル端子
M3.5
主端子
M4
補助端子
※2
M16
接地金属
44
32
31
43
14
22
21
13
4 T2
6 T3
2 T1
1 L1
5 L3
3 L2
A2
A1
290
70
244
40
30
最小50
(321)※1
323
取付穴
4-M10
コイル端子
M3.5
主端子
M4
補助端子
※2
M16
接地金属
取付穴寸法図
45
60
(321)※1
250
250
34
30
35



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com