Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CD7678CP Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CD7678CP
Description  Black and white TV image sound system signal processing circuit
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

CD7678CP Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CD7678CP Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7678CP Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7678CP Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7678CP Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7678CP Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7678CP Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7678CP Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7678CP Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
华晶双极电路
CD7678CP
2.2 引脚说明
引脚
符 号
功 能
引脚
符 号
功 能
1
INIF
中频输入
9
TAIF
调谐回路
2
FIL
滤波
10
TASIF
移相网络
3
CONRFAGC
射频 AGC 延迟
控制
11
VCC
电源
4
OUTRFAGC
射频 AGC 输出
12
OUTVF
视频输出
5
INSIF
伴音中频输入
13
GND
地
6
TASIF
移相网络
14
FILAGC
中频 AGC 滤波
7
OUTAF
音频输出
15
FIL
滤波
8
TAIF
调谐回路
16
INIF
中频输入
3. 电特性
3.1 极限参数
除非另有规定 T
amb= 25
参 数 名 称
符 号
额 定 值
单 位
电源电压
VCC
15
V
射频自动增益控制
输出端电压
VORFAGC
15
V
视频直流输出电流
IOVF
6
mA
功耗 注
PD
1.4
W
工作环境温度
Tamb
-20 ~ 70
贮存温度
Tstg
-55 ~ 150
注 25 以上时 温度每升高 1
额定功耗减少 11.2mW
3.2 电特性
除非另有规定 T
amb= 25
VCC=12V
规 范 值
参 数 名 称
符 号
测 试 条 件
最小
典型
最大
单位
图号
静态电流
ICCQ
S1 通 S4 置 1
S3 S5 置 2
35
50
65
mA
4.2
视频直流输出
电压
VOVF
S1 断 S4 置 1
S3 S5 置 2
5.2
5.5
5.8
V
4.2
伴音中频输入
端直流电压
VISIF
S1 通 S4 置 1
S3 S5 置 2
3.5
4.4
5.3
V
4.2
音频输出端直
流电压
VOSIF
S1 通 S4 置 1
S3 S5 置 2
4.8
6.0
7.2
V
4.2
射断 AGC 残余
输出电压
VOAGCR
S1 断 S4 置 1
S3 S5 置 2
0.5
V
4.2
射频 AGC 漏
电流
ILAGC
S1 通 S4 置 1
S3 S5 置 2
1
uA
4.2
视频灵敏度
VIVF
fP=38MHz
AM=30% VOVF =0.8V
60
150
250
uA
4.1
AGC 范围
A
fP=38MHz
AM=30%
VAGC=4V
60
64
dB
4.1
同步头电平
VSYN
fP=38MHz VI =15mV
2.3
2.5
2.7
V
4.1
接下表
第 2 页 共 8页



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com