Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CL1221 Datasheet(PDF) 5 Page - CHIPLINK SEMICONDUCTOR

Part # CL1221
Description  Primary side control high precision constant current controller
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPLINK [CHIPLINK SEMICONDUCTOR]
Direct Link  http://www.chiplink-semi.com
Logo CHIPLINK - CHIPLINK SEMICONDUCTOR

CL1221 Datasheet(HTML) 5 Page - CHIPLINK SEMICONDUCTOR

  CL1221 Datasheet HTML 1Page - CHIPLINK SEMICONDUCTOR CL1221 Datasheet HTML 2Page - CHIPLINK SEMICONDUCTOR CL1221 Datasheet HTML 3Page - CHIPLINK SEMICONDUCTOR CL1221 Datasheet HTML 4Page - CHIPLINK SEMICONDUCTOR CL1221 Datasheet HTML 5Page - CHIPLINK SEMICONDUCTOR CL1221 Datasheet HTML 6Page - CHIPLINK SEMICONDUCTOR  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
http://www.chiplink-semi.com
5
CL1221_CN
SEMICONDUCTOR
CL1221
使用说明
CL1221是一款高集成度的原边反馈控制芯片,其可有效提高低功率反激变换器的性能。原边反
馈拓扑结构可简化控制器电路设计,特别在
LED驱动应用中。采用CL1221的系统应用具有更轻的质
量、更小的体积和更低的成本。
●恒流工作
CL1221通过检测CS端的峰值电压,控制功率管的开关。变压器峰值电流表达式为:
_
500
()
PPK
CS
I
mA
R
=
LED灯的输出电流表达式为:
_
4
PPK
LED
I
Np
I
Ns
=×
IP_PK 为绕组原边峰值电流。NP 为原边绕组的匝数。NS 为次级绕组的匝数。
●功率管
芯片内部集成了
600V高压的NMOS管,降低系统应用的成本和体积。CL1221主要应用于5W以
下的
LED照明系统。
●芯片工作频率
CL1221工作在电流断续模式。芯片最大占空比为42%,无需补偿电路,为保证系统的稳定性,
建议芯片工作的最大频率为
90KHZ,最小频率为20KHZ。
工作频率:
2
2
8
LED
LED
Np
V
f
Ns
Lp I
×
=
××
×
为绕组原级电感。
Lp
断续模式的最大输出功率
2
1
2
MAX
SW
PO
Lp F
Ip
=×
×
为保证芯片能够适应初级线圈电感值偏差,输出频率
Fsw被内部的开关环路频率锁住:
1
2
Demag
Fsw
T
=
Demag
T
正比于电感感值,如果电感感值和输出频率的积不变,最大输出功率和恒流电流值将不会
随着绕组的感值变化而变化。
●控制保护
良好的电源供应系统的可靠性是由其丰富的保护功能实现的。包括
LED开/短路保护电路,原边
过流保护和欠压保护等特性。当芯片输出短路时,系统将工作在
5KHZ,此时输出功率很低;当应用
系统出现
CS短路或者绕组的磁饱和时,芯片将关断功率管,系统停止工作;当LED灯开路时,系统
输出将触发过压保护电路,锁住功率管,系统停止输出;芯片输入电压过高时,将触发芯片的过压保
护,并附带有个迟滞,避免频繁的开关。
2012-11-27



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com