Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BM8563ESA Datasheet(PDF) 11 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BM8563ESA
Description  High precision, low power consumption I2C interface real-time clock/calendar
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BM8563ESA Datasheet(HTML) 11 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Back Button BM8563ESA Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 10Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 11Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 12Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 13Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 14Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563ESA Datasheet HTML 15Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
I
2
C 实时时钟/日历
BM8563
www.belling.com.cn
- 11 -
表 17.日报警寄存器(地址 0BH)位描述
位号
符号
描 述
7
AE
AE=0,日报警有效;AE=1,日报警无效
5~0
日报警
代表 BCD 格式的日报警数值,值为 00~31
表 18.星期报警寄存器(地址 0CH)位描述
位号
符号
描 述
7
AE
AE=0,星期报警有效;AE=1,星期报警无效
2~0
星期报警
代表 BCD 格式的星期报警数值,值为 00~59
CLKOUT 频率寄存器
表 19.CLKOUT 频率寄存器(地址 0DH)位描述
位号
符号
描 述
7
FE
FE=0:CLKOUT 输出被禁止并设成高阻抗
FE=1:CLKOUT 输出有效
6~2
—
无效
1
FD1
用于控制 CLKOUT 的频率输出管脚(f
CLKOUT)
,见表 20
0
FD0
用于控制 CLKOUT 的频率输出管脚(f
CLKOUT)
,见表 20
表 20.CLKOUT 频率选择表
FD1
FD0
fCLKOUT
0
0
32.768kHz
0
1
1024Hz
1
0
32Hz
1
1
1Hz
倒计数定时器寄存器
定时器寄存器是一个 8 位字节的倒计数定时器,它由定时器控制器中的位 TE 决定有效或无效,定时
器的时钟也可以由定时器控制器选择,其它定时器功能,如中断产生,由控制/状态寄存器 2 控制。为了能
精确读回倒计数的数值,I2C 总线时钟 SCL 的频率应至少为所选定定时器时钟频率的两倍。
表 21.定时器控制寄存器(地址 0EH)位描述
位号
符号
描述
7
TE
TE=0:定时器无效;TE=1:定时器有效
6~2
—
无用
1
TD1
定时器时钟频率选择位,决定倒计数定时器的时钟频率,见表 22,不用时 TD1
和 TD0 应设为
“11”(1/60Hz),以降低电源损耗
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com