Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT46R01C Datasheet(PDF) 1 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46R01C
Description  Small Form 8-Bit OTP MCU
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R01C Datasheet(HTML) 1 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT46R01C Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R01C Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R01C Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R01C Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R01C Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R01C Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R01C Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R01C Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R01C Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
Rev. 0.00
1
August 31, 2009
HT46R01C/HT46R02C
HT48R01C/HT48R02C
小封装八位
小封装八位
小封装八位
小封装八位 OTP 型单片机
型单片机
型单片机
型单片机
技术相关信息
技术相关信息
技术相关信息
技术相关信息
• 应用范例
- HA0075S MCU 重置电路及振荡电路应用范例
特性
特性
特性
特性
CPU 特性
特性
特性
特性
•
工作电压:
fSYS = 4MHz:2.2V~5.5V
fSYS = 8MHz:3.0V~5.5V
fSYS = 12MHz:4.5V~5.5V
•
在 VDD=5V,系统频率为 12MHz 时,指令
周期为 0.33µs
•
休眠模式和唤醒功能可降低功耗
•
振荡模式:
外部高频晶振 – HXT
外部 RC – ERC
内部高频 RC – HIRC
外部低频晶振 – LXT
•
3 种工作模式:正常模式,低速模式,休眠
模式
•
内部集成 4MHz,8MHz 和 12MHz RC 振荡
器,不需要增加外部元器件
•
OTP 程序存储器:1K×15~2K×15
•
RAM 数据存储器:96×8
•
看门狗定时器
•
LIRC 振荡用于看门狗时钟
•
所有指令都可在 1 个或 2 个指令周期内完成
•
查表指令
•
63 条功能强大的指令系统
•
6 层子程序嵌套
•
位操作指令
•
低电压复位功能
•
提供多种封装类型
周边
周边
周边
周边特性
特性
特性
特性:
:
:
:
•
6 个双向输入/输出口
•
3 个通道 12 位 ADC
•
1 个通道 8 位 PWM
•
1 个与 I/O 口复用的外部中断输入
•
2 个 8 位可编程定时/计数器,具有溢出中断
和预分频功能
•
时基功能
•
PFD 功能
概述
概述
概述
概述
小封装系列单片机是一款 8 位具有高性能精简指令集的单片机,应用相当广泛。秉承 HOLTEK
单片机具有的低功耗、I/O 灵活、定时器功能、振荡类型可选、休眠和唤醒功能、看门狗和低电压
复位等丰富的功能选项,增强 A/D 型单片机具有极高的性价比,其内部集成了系统振荡器 HIRC,
提供三种频率选择,不需要增加外部元器件。可以广泛适用于各种应用,例如工业控制,消费类产
品,家用电器子系统控制等。


Similar Part No. - HT46R01C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R01 HOLTEK-HT46R01 Datasheet
487Kb / 60P
10-Pin MSOP A/D Type 8-Bit OTP MCU
September 21, 2007
HT46R016 HOLTEK-HT46R016 Datasheet
5Mb / 91P
Enhanced A/D Type 8-Bit OTP MCU
HT46R017 HOLTEK-HT46R017 Datasheet
5Mb / 91P
Enhanced A/D Type 8-Bit OTP MCU
HT46R01A HOLTEK-HT46R01A Datasheet
462Kb / 58P
Small Package A/D Type 8-Bit OTP MCU
August 13, 2008
HT46R01B HOLTEK-HT46R01B Datasheet
425Kb / 71P
Small Package 8-Bit OTP MCU
December 15, 2009
More results

Similar Description - HT46R01C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R01B HOLTEK-HT46R01B Datasheet
425Kb / 71P
Small Package 8-Bit OTP MCU
December 15, 2009
HT46R01A HOLTEK-HT46R01A Datasheet
462Kb / 58P
Small Package A/D Type 8-Bit OTP MCU
August 13, 2008
HT48R01A HOLTEK-HT48R01A Datasheet
401Kb / 49P
Small Package I/O Type 8-Bit OTP MCU
August 4, 2008
HT46R01B HOLTEK-HT46R01B_10 Datasheet
427Kb / 71P
Small Package 8-Bit OTP MCU
HT82M75REW HOLTEK-HT82M75REW Datasheet
952Kb / 103P
2.4GHz Transceiver 8-Bit OTP MCU
HT46R01B-1 HOLTEK-HT46R01B-1 Datasheet
437Kb / 71P
Small Package 8-Bit OTP MCU
June 9, 2011
HT48R005 HOLTEK-HT48R005 Datasheet
383Kb / 62P
Small Package 8-Bit OTP MCU
HT48R006 HOLTEK-HT48R006 Datasheet
451Kb / 72P
Small Package 8-Bit OTP MCU
HT48R005 HOLTEK-HT48R005_12 Datasheet
394Kb / 62P
Small Package 8-Bit OTP MCU
logo
Core Technology (Shenzh...
CSU8RP3115B CHIPSEA-CSU8RP3115B Datasheet
2Mb / 93P
8 - bit RISC OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com