Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

89S52 Datasheet(PDF) 4 Page - NEWTC co., ltd.

Part # 89S52
Description  89S52(ISP) 개발 보드 ( Model : AB-S52 ) 메뉴얼
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEWTC [NEWTC co., ltd.]
Direct Link  https://www.newtc.co.kr/index.php
Logo NEWTC - NEWTC co., ltd.

89S52 Datasheet(HTML) 4 Page - NEWTC co., ltd.

  89S52 Datasheet HTML 1Page - NEWTC co., ltd. 89S52 Datasheet HTML 2Page - NEWTC co., ltd. 89S52 Datasheet HTML 3Page - NEWTC co., ltd. 89S52 Datasheet HTML 4Page - NEWTC co., ltd. 89S52 Datasheet HTML 5Page - NEWTC co., ltd. 89S52 Datasheet HTML 6Page - NEWTC co., ltd. 89S52 Datasheet HTML 7Page - NEWTC co., ltd. 89S52 Datasheet HTML 8Page - NEWTC co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
New Technology Company
http://www.NewTC.co.kr
4 / 8
2.4 시리얼 통신 커넥터 J112 핀 번호
※ 커넥터로 입출력 되는 신호는 RS-232 Level (±12V) 신호 입니다.
2.5 UART 커넥터 핀 번호
UART 커넥터를 이용하여 PC와 연결하거나, 기타 시리얼로 제어되는 모듈(Serial
LCD 모듈, Serial 7-Segment 모듈) 과 연결할 수 있습니다.
※ 연결 상황에 따라 RX와 TX 를 크로스 하여 연결을 해야 할 경우가 있으니 방향
에 주의하여 연결하시기 바랍니다.
3
AB-S52 (89S52 개발 보드) 사용하기
마이크로 컨트롤러를 사용하려면 프로그램을 작성하고 컴파일 한 후 칩에 다운로드를
해야 합니다. 8051용 컴파일러로는 KEIL과 IAR 컴파일러, 그리고 무료 컴파일러로
SDCC 가 있습니다. KEIL과 IAR 컴파일러는 통합 개발환경을 제공하지만 SDCC는 컴
파일러만 제공하고 있습니다. 작성된 프로그램을 컴파일 하면 8051에 다운로드 할 수
있는 HEX 파일이 생성 됩니다.
AT89S52는 ISP를 지원하기 때문에 값비싼 장비 없이 프로그램을 다운로드 할 수 있습
니다. AVR용 USB-ISP에서 AT89S52를 지원하기 때문에 USB-ISP를 이용하여 다운로
드 할 수 있습니다. 다운로드 프로그램은 AVR Studio를 사용합니다.
컴파일과 다운로드 등 자세한 내용은 당사 홈페이지 (http://www.NewTC.co.kr)에서 제
공하는 강좌를 이용하시기 바랍니다.
1. TX
2. RX
3. GND
2. TX
1. VCC
3. RX
4. GND



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com