Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HS8110 Datasheet(PDF) 4 Page - Suzhou Huaxin Micro-electronics Co., LTD.

Part # HS8110
Description  Computer switching power supply controller
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HUAXIN [Suzhou Huaxin Micro-electronics Co., LTD.]
Direct Link  http://www.h-sun.com/en/
Logo HUAXIN - Suzhou Huaxin Micro-electronics Co., LTD.

HS8110 Datasheet(HTML) 4 Page - Suzhou Huaxin Micro-electronics Co., LTD.

  HS8110 Datasheet HTML 1Page - Suzhou Huaxin Micro-electronics Co., LTD. HS8110 Datasheet HTML 2Page - Suzhou Huaxin Micro-electronics Co., LTD. HS8110 Datasheet HTML 3Page - Suzhou Huaxin Micro-electronics Co., LTD. HS8110 Datasheet HTML 4Page - Suzhou Huaxin Micro-electronics Co., LTD. HS8110 Datasheet HTML 5Page - Suzhou Huaxin Micro-electronics Co., LTD. HS8110 Datasheet HTML 6Page - Suzhou Huaxin Micro-electronics Co., LTD. HS8110 Datasheet HTML 7Page - Suzhou Huaxin Micro-electronics Co., LTD. HS8110 Datasheet HTML 8Page - Suzhou Huaxin Micro-electronics Co., LTD. HS8110 Datasheet HTML 9Page - Suzhou Huaxin Micro-electronics Co., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Phone: 0512-68256888
苏州市华芯微电子有限公司
Email:h-sun@h-sun.com
HuaXin Micro-electronics Co., Ltd
Url:www.china-chip.com
第
4 页 共 9 页
Ver. 1.0
8. 电特性(VCC=5V,TA=25℃)
1)误差运放
符号
特性
测试条件
最小值
标准值
最大值
单位
-----
闭环电压增益
0.5V~3.5V
------
65
------
dB
-----
单位增益带宽
0dB
------
320
------
KHz
-----
OPENG 的偏置电压
OPENG 悬空
2.38
2.45
2.52
V
2)C1,C2 输出
符号
特性
测试条件
最小值
标准值
最大值
单位
Vdssat
输出饱和电压
Id=200mA
-----
1.1
1.3
V
Idoff
漏极关断电流
Vcc=Vd=Vs=0
-----
2
10
uA
tr
上升时间
-----
-----
100
200
ns
tf
下降时间
-----
-----
50
200
ns
3)保护
符号
特性
测试条件
最小值
标准值
最大值
单位
OVP1
3.3V 过压保护
-----
3.8
4.1
4.3
V
OVP2
5V 过压保护
-----
5.8
6.2
6.6
V
OVP3
12V 过压保护
-----
4.41
4.64
4.90
V
OVP4
PT 过压保护
-----
1.2
1.25
1.3
V
UVP1
3.3V 欠压保护
-----
1.78
1.98
2.18
V
UVP2
5V 欠压保护
-----
2.70
3.00
3.30
V
UVP3
12V 欠压保护
-----
2.11
2.37
2.63
V
UVP4
PT 欠电关断电压
-----
0.55
0.62
0.68
V
Td.uvp
欠电保护延时
-----
100
280
500
ms
4)控制 开/关
符号
特性
测试条件
最小值 标准值
最大值
单位
Vremh
REM 输入高电平
-----
2
-----
-----
V
Vreml
REM 输入低电平
-----
-----
-----
0.8
V
Vremo
REM 上拉高电平
-----
2.0
-----
5.25
V
Trem
REM 延迟时间
-----
30
36
42
ms
Toff
REM 关断延迟时间
-----
3.5
4.5
5.5
ms
5)电源正常(PG)
符号
特性
测试条件
最小值 标准值
最大值
单位
Vdet
检测输入电压
-----
0.55
0.62
0.68
V
Rpup.pg
PG 上拉电压
-----
-----
5
-----
KΩ
Rpg
PG 输出负载电阻
-----
0.5
1
2
KΩ
-----
PG 延迟时间
-----
150
280
350
ms
Vsat.pg
输出饱和电压
Ipg=10mA
-----
0.2
0.4
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com