Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

7033 Datasheet(PDF) 3 Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

Part # 7033
Description  This series of detectors can detect fixed voltages from 2.2V to 7V.
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

7033 Datasheet(HTML) 3 Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

  7033 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. 7033 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. 7033 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. 7033 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. 7033 Datasheet HTML 5Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. 7033 Datasheet HTML 6Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. 7033 Datasheet HTML 7Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. 7033 Datasheet HTML 8Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
7022
Ta=25℃
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
条件
VDET
检测电压
-
-
2.134
2.200
2.266
V
VHYS
迟滞电压
-
-
0.02VDET
0.05VDET
0.1VDET
V
IDD
静态电流
8V
No Load
-
2
4
uA
VDD
工作电压
-
-
1.5
-
12
V
IOL
输出电流
2V
VOUT=0.2V
0.5
1
-
ma
ΔVDET/
ΔTa
温度系数
-
0℃≤Ta≤70℃
-
±0.9
-
mV/℃
7024
Ta=25℃
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
条件
VDET
检测电压
-
-
2.328
2.400
2.472
V
VHYS
迟滞电压
-
-
0.02VDET
0.05VDET
0.1VDET
V
IDD
静态电流
8V
No Load
-
2
4
uA
VDD
工作电压
-
-
1.5
-
12
V
IOL
输出电流
2V
VOUT=0.2V
0.5
1
-
ma
ΔVDET/
ΔTa
温度系数
-
0℃≤Ta≤70℃
-
±0.9
-
mV/℃
7027
Ta=25℃
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
条件
VDET
检测电压
-
-
2.619
2.700
2.781
V
VHYS
迟滞电压
-
-
0.02VDET
0.05VDET
0.1VDET
V
IDD
静态电流
8V
No Load
-
2
4
uA
VDD
工作电压
-
-
1.5
-
12
V
IOL
输出电流
2V
VOUT=0.2V
0.5
1
-
ma
ΔVDET/
ΔTa
温度系数
-
0℃≤Ta≤70℃
-
±0.9
-
mV/℃
www.umw-ic.com
友台半导体有限公司
3
Ver 2.0
UMW
R
UMW 70XX
UMW 70XX



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com