Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LM258DR Datasheet(PDF) 2 Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

Part # LM258DR
Description  Dual op amp
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

LM258DR Datasheet(HTML) 2 Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

  LM258DR Datasheet HTML 1Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. LM258DR Datasheet HTML 2Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. LM258DR Datasheet HTML 3Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. LM258DR Datasheet HTML 4Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. LM258DR Datasheet HTML 5Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2
电特性 (若无其它规定,V+=5.0V)
规 范 值
特 性
测试条件
最 小 典 型
最 大
单
位
输入失调电压
Ta=25℃
2
5
mV
输入偏流
Ta=25℃,IIN(+)或 IIN(-),VCM=0V
45
150
nA
输入失调电流
Ta=25℃,IIN(+) - IIN(-),VCM=0V
3
30
nA
输入共模电压范围
Ta=25℃,V+=30V
0
V+-1.5
V
V+=30V
1
2
电源电流
在整个温度范围上,
RL=
∞在所有
运算放大器上,
V+=5V
0.5
1.2
mA
大信号电压增益
V+=15V,Ta=25℃,RL
≥2kΩ(对于 Vo=1~11V)
50
100
V/mV
共模抑制比
DC,Ta=25℃,VCM=0~V+-1.5V
70
85
dB
电源抑制比
DC,Ta=25℃,V+=5~30V
65
100
dB
放大器之间 的耦合系
数
Ta=25℃,f=1~20kHz(所有的输入)
-120
dB
输出源电流
VIN(+)=1V,VIN(-)=0V,V+=15V,Vo=2V,Ta=25℃
20
40
mA
VIN(-)=1V,VIN(+)=0V,V+=15V,Vo=2V,Ta=25℃
10
20
mA
输出吸电流
VIN(-)=1V,VIN(+)=0V,V+=15V,Vo=200mV,Ta=25℃
12
50
µA
对地短路电流
V+=15V, Ta=25℃
40
60
mA
输入失调电压
7
mV
输入失调电压漂移
Rs=0
Ω
7
µV/℃
输入失调电流
IIN(+) - IIN(-)
100
nA
输入失调电流漂移
Rs=0
Ω
10
pA/℃
输入偏置电流
IIN(+)或 IIN(-)
40
300
nA
输入共模电压范围
V+=30V
0
V+-2
V
大信号电压增益
V+=15V,(Vo=1~11V), RL
≥2kΩ
25
V/mV
RL=2k
Ω
26
V
VOH
V+=30V
RL=10k
Ω
27
28
V
输出电压
摆幅
VOL
V+=5V,RL=10k
Ω
5
20
mV
源电流
VIN(+)=1V,VIN(-)=0V,V+=15V,Vo=2V
10
20
mA
输出电流
吸电流
VIN(-)=1V,VIN(+)=0V,V+=15V,Vo=2V
5
8
mA
www.umw-ic.com
友台半导体有限公司
UMW LM258
UMW
R



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com