Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

0283 Datasheet(PDF) 2 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Part # 0283
Description  2/2-Wege-Magnetventil für niedrige Drücke
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

0283 Datasheet(HTML) 2 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

  0283 Datasheet HTML 1Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 0283 Datasheet HTML 2Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Typ 0283
Ersatzteilsätze siehe Ersatzteilkatalog
Technische Änderungen vorbehalten
04/97-V1/890433
2/2-Wege-Magnetventil für niedrige Drücke
Direktwirkend; 0 bis 0,5 bar; DN 20 und 25 mm; G 3/4 und G 1
BESTELL-TABELLE VENTILE (Weitere Ausführungen auf Anfrage)
Alle Ventile mit Handbetätigung und mit Gerätesteckdose
s Bei Flüssigkeiten liegt der Nenndruck 0,1 bar unter den angegebenen Werten (außer bei UC, hier gelten obige Werte)
s Edelstahlausführungen und größere Nennweiten auf Anfrage.
s HL = Hochleistungsspule für Allstrom (100 W Anzug, 9 W Betrieb).
-
s
g
n
u
k
r
i
W
e
t
i
e
w
n
n
e
N
-
s
g
n
u
t
i
e
L
t
r
e
W
-
v
K
-
k
c
u
r
D
s
-
e
s
u
ä
h
e
G
f
f
o
t
s
k
r
e
w
t
h
c
i
D
/
g
n
u
n
n
a
p
S
.
r
N
-
l
l
e
t
s
e
B
e
s
i
e
w
ß
u
l
h
c
s
n
a
r
e
s
s
a
W
h
c
i
e
r
e
b
f
f
o
t
s
k
r
e
w
z
n
e
u
q
e
r
F
]
m
m
[
m
[ 3 ]
h
/
]
r
a
b
[
]
z
H
/
V
[
A0
24
/
3
G0
,
53
.
0
-
0S
MR
B
N0
5
/
4
2
0
K
2
8
0
0
2
0
5
.
0
-
0
C
U
/
4
2
0
L
H
C
3
6
7
7
6
0
3
.
0
-
00
5
/
0
3
2
-
0
2
2
Z
5
2
4
8
5
0
3
.
0
-
0
0
5
/
0
4
2
S
5
5
0
7
6
0
3
.
0
-
0M
P
F0
5
/
0
3
2
-
0
2
2
V
7
3
4
8
5
0
5
21
G0
,
0
1
2
.
0
-
0
S
M
R
B
N
0
5
/
4
2
0
U
6
8
0
9
6
0
3
.
0
-
0C
U
/
4
2
0
L
HG
5
7
6
3
6
0
2
.
0
-
0
0
5
/
0
3
2
-
0
2
2
X
3
2
4
8
5
0
2
.
0
-
00
5
/
0
4
2
R
1
3
2
1
2
0
2
.
0
-
0
M
P
F
0
5
/
0
3
2
-
0
2
2
E
8
3
4
8
5
0



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com