Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2664 Datasheet(PDF) 2 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Part # 2664
Description  2/2-Wege-Kugelhähne mit elektromotorischem Antrieb
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

2664 Datasheet(HTML) 2 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

  2664 Datasheet HTML 1Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 2664 Datasheet HTML 2Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 2664 Datasheet HTML 3Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 2664 Datasheet HTML 4Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Typ 2664
Keine Ersatzteile für diesen Typ
Technische Änderungen vorbehalten
01/2001-V2/890424
2/2-Wege-Kugelhähne mit elektromotorischem Antrieb
Zwei- oder dreiteiliges Gehäuse; PN 0 bis 16 bar; DN 8 bis 25 mm
BESTELL-TABELLE (Weitere Ausführungen auf Anfrage)
Alle Ausführungen mit 7-poligem Rundstecker, Lieferumfang ohne Anschlußdose (siehe Bestelltabelle Drehantriebe)
-
n
n
e
N
-
s
g
n
u
t
i
e
L
t
r
e
W
-
v
K
-
k
c
u
r
D
-
e
s
u
ä
h
e
G
-
s
b
e
i
r
t
n
A
/
g
n
u
n
n
a
p
S
.
r
N
-
l
l
e
t
s
e
B
e
t
i
e
w
ß
u
l
h
c
s
n
a
r
e
s
s
a
W
h
c
i
e
r
e
b
g
n
u
r
h
ü
f
s
u
a
g
n
u
r
h
ü
f
s
u
a
z
n
e
u
q
e
r
F
]
m
m
[
m
[ 3 ]
h
/
]
r
a
b
[
]
z
H
/
V
[
84
/
1
G1
,
56
1
-
0g
il
i
e
t
i
e
w
z
,
S
Mr
e
t
l
a
h
c
s
o
r
k
i
M
t
i
mC
D
/
4
2
0
1
7
9
3
0
7
0
1
8
/
3
G
8
,
6
9
2
8
9
3
1
5
12
/
1
G6
1
0
3
8
9
3
1
0
2
4
/
3
G
6
2
1
3
8
9
3
1
5
21
G7
4
2
3
8
9
3
1
8
4
/
1
G
1
,
56
1
-
0g
il
i
e
t
i
e
w
z
,
S
Mr
e
t
e
m
o
i
t
n
e
t
o
P
t
i
m
r
e
t
l
a
h
c
s
o
r
k
i
M
t
i
m
d
n
u
C
D
/
4
2
0
3
3
8
9
3
1
0
18
/
3
G8
,
6
4
3
8
9
3
1
5
1
2
/
1
G
6
1
6
3
8
9
3
1
0
24
/
3
G6
2
7
3
8
9
3
1
5
2
1
G
7
4
8
3
8
9
3
1
5
12
/
1
G6
16
1
-
0g
il
i
e
t
i
e
w
z
,
A
Vr
e
t
l
a
h
c
s
o
r
k
i
M
t
i
mC
D
/
4
2
0
9
3
8
9
3
1
0
2
4
/
3
G
6
2
0
4
8
9
3
1
5
12
/
1
G6
16
1
-
0g
il
i
e
t
i
e
w
z
,
A
Vr
e
t
e
m
o
i
t
n
e
t
o
P
t
i
mC
D
/
4
2
0
1
4
8
9
3
1
0
2
4
/
3
G
6
2
r
e
t
l
a
h
c
s
o
r
k
i
M
t
i
m
d
n
u
2
4
8
9
3
1
5
12
/
1
G6
16
1
-
0g
il
i
e
t
i
e
r
d
,
A
Vr
e
t
l
a
h
c
s
o
r
k
i
M
t
i
mC
D
/
4
2
0
5
4
8
9
3
1
0
2
4
/
3
G
6
2
6
4
8
9
3
1
5
12
/
1
G6
16
1
-
0g
il
i
e
t
i
e
r
d
,
A
Vr
e
t
e
m
o
i
t
n
e
t
o
P
t
i
mC
D
/
4
2
0
7
4
8
9
3
1
0
2
4
/
3
G
6
2
r
e
t
l
a
h
c
s
o
r
k
i
M
t
i
m
d
n
u
8
4
8
9
3
1
84
/
1
G1
,
56
1
-
0g
il
i
e
t
i
e
w
z
,
S
Md
n
u
r
e
t
l
a
h
c
s
o
r
k
i
M
t
i
m0
5
/
0
3
2
2
2
3
3
4
1
0
1
8
/
3
G
8
,
6
l
a
n
g
i
s
n
e
g
a
l
d
n
E
t
i
m
3
2
3
3
4
1
5
12
/
1
G6
1
4
1
3
3
4
1
0
2
4
/
3
G
6
2
5
1
3
3
4
1
5
21
G7
4
6
1
3
3
4
1
8
4
/
1
G
1
,
56
1
-
0g
il
i
e
t
i
e
w
z
,
S
Mr
e
t
e
m
o
i
t
n
e
t
o
P
t
i
m0
5
/
0
3
2
4
2
3
3
4
1
0
18
/
3
G8
,
6
5
2
3
3
4
1
5
1
2
/
1
G
6
1
6
2
3
3
4
1
0
24
/
3
G6
2
7
2
3
3
4
1
5
2
1
G
7
4
8
2
3
3
4
1
5
12
/
1
G6
16
1
-
0g
il
i
e
t
i
e
w
z
,
A
Vd
n
u
r
e
t
l
a
h
c
s
o
r
k
i
M
t
i
m0
5
/
0
3
2
9
2
3
3
4
1
0
2
4
/
3
G
6
2
l
a
n
g
i
s
n
e
g
a
l
d
n
E
t
i
m
0
3
3
3
4
1
5
12
/
1
G6
16
1
-
0g
il
i
e
t
i
e
w
z
,
A
Vr
e
t
e
m
o
i
t
n
e
t
o
P
t
i
m0
5
/
0
3
2
1
3
3
3
4
1
0
2
4
/
3
G
6
2
2
3
3
3
4
1
5
12
/
1
G6
16
1
-
0g
il
i
e
t
i
e
r
d
,
A
Vd
n
u
r
e
t
l
a
h
c
s
o
r
k
i
M
t
i
m0
5
/
0
3
2
3
3
3
3
4
1
0
2
4
/
3
G
6
2
l
a
n
g
i
s
n
e
g
a
l
d
n
E
t
i
m
4
3
3
3
4
1
5
12
/
1
G6
16
1
-
0g
il
i
e
t
i
e
r
d
,
A
Vr
e
t
e
m
o
i
t
n
e
t
o
P
t
i
m0
5
/
0
3
2
5
3
3
3
4
1
0
2
4
/
3
G
6
2
6
3
3
3
4
1
BESTELL-TABELLE Drehantriebe Typ 0249 mit Rundstecker (ohne Stellglied)
t
i
m
b
e
i
r
t
n
a
h
e
r
D
/
g
n
u
n
n
a
p
S
.
r
N
-
l
l
e
t
s
e
B
r
e
k
c
e
t
s
d
n
u
R
m
e
g
il
o
p
-
7
z
n
e
u
q
e
r
F
]
z
H
/
V
[
r
e
t
l
a
h
c
s
o
r
k
i
M
t
i
mC
D
/
4
2
0
3
4
8
9
3
1
r
e
t
l
a
h
c
s
o
r
k
i
M
d
n
u
r
e
t
e
m
o
i
t
n
e
t
o
P
t
i
m
C
D
/
4
2
0
4
4
8
9
3
1
b
e
i
r
t
e
B
-
s
u
A
/
-
n
i
E0
5
/
0
3
2
2
4
2
1
5
1
r
e
t
l
a
h
c
s
o
r
k
i
M
t
i
m0
5
/
0
3
2
0
2
3
3
4
1
r
e
t
e
m
o
i
t
n
e
t
o
P
t
i
m
0
5
/
0
3
2
1
2
3
3
4
1
g
il
o
p
-
7
e
s
o
d
ß
u
l
h
c
s
n
A
1
5
6
3
4
N
I
D
h
c
a
n
0
9
2
4
9
1
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Hinweis: Bei einer Betriebsspannung von 230 V / 50 Hz wird die Motorspannung von 24 V DC durch ein integriertes Netzwerk erzeugt.



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com