Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

57-22010 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 57-22010
Description  Receptacle B17, backmounting long, coding 1
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

57-22010 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  57-22010 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A
B
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
A
A
B
B
C
C
D
D
scale
/Maßstab:
tolerance of cable
and wires/
Kabel- und Litzentoleranz:
0
0,0
0,00
L <= 5m: L + 50mm
L > 5m: L ± 2%
∢
± 0,50mm
± 0,25mm
± 0,10mm
± 1,5°
10.11.23
10.11.23
Harke
Name
Schäfers
R
dim. in mm
57K1A1562
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS compliant/konform
Date/Datum
general tolerance/
Allgemeintoleranz:
appd./
gepr..
drawn/
gez.
DIN-
A3
Receptacle B17, backmounting long,
coding 1
Flansch B17, Hinterwandmontage lang,
Codierung 1,
1,5:1
(1:1; 2:1)
Index:
a Original
1 / 1
A
B
Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./
Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.
Socket housing/
Flanschgehäuse:
CuZn, Ni
Contact carrier/
Kontaktträger:
Sealing/
Dichtung:
PA, UL 94 V-0
HNBR
Flange/
Flansch:
Counter nut/
Kontermutter:
CuZn, Ni
Sealing compound/
Verguss:
Polyurethane-resin, UL 94 V-0
Polyurethan-Harz, UL 94 V-0
Description/
Bezeichnung:
ENP - 17 - 1 - FSH1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - 0,5 / G6 / 150 / 034
ENP - 17 - 1 - FSH1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - 1 / G6 / 150 / 034
ENP - 17 - 1 - FSH1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - 2 / G6 / 150 / 034
ENP - 17 - 1 - FSH1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - ... / G6 / 150 / 034
Cable - wires/
Kabel - Litzen:
Conec part-no./
Conec Art.-Nr.:
57 - 22009
57 - 22010
57 - 22011
57 - xxxxx
Cable / Kabel:
PUR,
(4xAWG22)
781-G63400
Wires / Litzen:
PPE,
(5x1,5mm²)
Length L1/
Länge L1:
Type/
Typ:
Length L2/
Länge L2:
0,5m
1m
2m
x
0,5m
1m
2m
x
Contact site A/
Kontakt Seite A:
Male / Stift
(power / Power)
Female / Buchse
(data / Daten)
Contact site B/
Kontakt Seite B:
RJ45 male/ RJ45 Stecker
Materials/
RJ45:
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
CuZn, Ni / Au 0,3 gal.
Contact carrier/
Kontaktträger:
Shield/
Schirm
PC, UL 94 V-0
CuZn, Ni
Moulding body/
Umspritzung:
TPU, UL 94 HB,
black / schwarz
Shortest possible length (L1+L2) is 0.1m/
Kürzest mögliche Länge (L1+L2) beträgt 0,1m
Installation specification/
M24x1:
Montagedaten:
Recommended torque/
empfohlenes Drehmoment:
4 Nm
Conec
Installation tool/
Montagewerkzeug:
Torque wrench/
Drehmomentschlüssel:
36-000200
Installation hole/
Montagelöcher:
see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999
Width across flats 30/
Steckeinsatz SW30
:
36-000570
TX +
RX+
RX -
TX -
Contact assignment/
Kontaktbelegung:
AWG22
AWG22
AWG22
AWG22
1,5mm²
1,5mm²
1,5mm²
1,5mm²
1,5mm²
1
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
yellow / gelb
white / weiß
blue / blau
orange / orange
shielding / Schirmung
grey / grau
gr-ye / gn-ge
black / schwarz
blue / blau
brown / braun
Color marking optional/
Farbhaube optional
Cod. 1 (yellow / gelb)
Art.-no. 57 - 99006
Cod. 2 (green / grün)
Art.-no. 57 - 99007
Cod. 3 (orange / orange)
Art.-no. 57 - 99008
13,4
Width across flats 30/
SW30
Conec logo/
Conec Logo
32
n
2
1
3
6
9
8
6
5
7
4
3
2
1
M24x1
Sealing/
O-Ring
Technical specification:
Technische Daten:
Rated voltage acc. UL2237/
Bemessungsspannung nach UL2237:
Rated impulse voltage/
Bemessungsstoßspannung:
Current rating/
Strombelastbarkeit:
Contact resistance/
Kontaktwiderstand:
Insulation resistance/
Isolationswiderstand:
24 V DC
Pollution degree/
Verschmutzungsgrad:
3/2
Degree of protection/
Schutzart:
IP 65/67, in mated condition/
im verschraubten Zustand
Temperatur range/
Umgebungstemperatur:
-30°C ... +80°C
Mating cycles/
Steckzyklen:
>=100
1 kV
1,5 A / 40°C
<10 mOhm
>100 MOhm
No. of contacts/
Anzahl Kontakte:
4
5
600 V AC/DC
6 kV
14 A / 40°C
Data-element:
Daten-Element:
Power-element:
Leistungs-Element:
Impedance/
Impedanz:
100 Ohm
<5 mOhm
Rated voltage/
Bemessungsspannung:
50 V AC/DC
600 V AC/DC
Current rating acc. UL2237/
Strombelastbarkeit nach UL2237:
1,5 A (AWG22)
14 A (1,5 mm²)
Flexible/bewegt:
Static/unbewegt:
Temperature range/
Umgebungstemperatur:
Wire/ cable specification/
Litzen/ Kabeleigenschaften:
-20°C...+60°C
-40°C...+70°C
-10°C...+105°C
-40°C...+105°C
Power/Power:
Data/Daten:
Cable print/
Kabeldruck


Similar Part No. - 57-22010

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
57-22000 CONEC-57-22000 Datasheet
281Kb / 1P
Receptacle B17, backmounting long, coding 1
10.11.23
57-22001 CONEC-57-22001 Datasheet
281Kb / 1P
Receptacle B17, backmounting long, coding 1
10.11.23
57-22002 CONEC-57-22002 Datasheet
281Kb / 1P
Receptacle B17, backmounting long, coding 1
10.11.23
57-22003 CONEC-57-22003 Datasheet
275Kb / 1P
Receptacle B17, backmounting long, coding 1
10.11.23
57-22004 CONEC-57-22004 Datasheet
275Kb / 1P
Receptacle B17, backmounting long, coding 1
10.11.23
More results

Similar Description - 57-22010

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
RDEF00300 SHIELD-RDEF00300 Datasheet
245Kb / 4P
M12 coding A, receptacle, with wires, frontal assembling
RDSF00300 SHIELD-RDSF00300 Datasheet
251Kb / 4P
M12 coding A, receptacle, with wires, back assembling
logo
CONEC Elektronische Bau...
41-40048 CONEC-41-40048 Datasheet
269Kb / 1P
Male socket 7/8" with dip solder, backmounting
41K1A391 CONEC-41K1A391 Datasheet
264Kb / 1P
Male socket 7/8" with dip solder, backmounting
logo
FCI connector
70274-001LF FCI-CONNECTOR-70274-001LF Datasheet
94Kb / 1P
MALE CODING
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFBLN0605040Y1T WALSIN-RFBLN0605040Y1T Datasheet
602Kb / 7P
LTE B12/B17/B28/B29 Band RF Application
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
H-CP PF-H-CP Datasheet
408Kb / 1P
Coding Pins
KF-CP PF-KF-CP Datasheet
345Kb / 1P
Coding Pins
logo
HARTING Technology Grou...
09-14-000-9971 HARTING-09-14-000-9971 Datasheet
450Kb / 1P
Han-Modular Compact Coding Pin 1 red
2021-10-01
logo
WECO ELECTRICAL CONNECT...
130-CP WECO-130-CP Datasheet
53Kb / 1P
Coding element
10.12
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com