Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

58-22015 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 58-22015
Description  Angeld receptacle B23, coding 1
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

58-22015 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  58-22015 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A
B
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
A
A
B
B
C
C
D
D
scale
/Maßstab:
tolerance of cable
and wires/
Kabel- und Litzentoleranz:
0
0,0
0,00
L <= 5m: L + 50mm
L > 5m: L ± 2%
∢
± 0,50mm
± 0,25mm
± 0,10mm
± 1,5°
10.11.23
10.11.23
Harke
Name
Schäfers
R
dim. in mm
58K1A2540
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS compliant/konform
Date/Datum
general tolerance/
Allgemeintoleranz:
appd./
gepr..
drawn/
gez.
DIN-
A3
Angeld receptacle B23, coding 1
Winkelflansch B23, Codierung 1
1,5:1
(0,8:1)
Index:
a Original
1 / 1
A
Rotating area to the left
234°±3°/
Schwenkbereich nach links
234°±3°
Rotating area to the right
90°±3°/
Schwenkbereich nach rechts
90°±3°
B
58 - 22013
58 - 22014
58 - 22015
58 - xxxxx
Description/
Bezeichnung:
ENP - 23 - 1 - FSWV1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - 0,5 / G6 / 400 / 034
ENP - 23 - 1 - FSWV1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - 1 / G6 / 400 / 034
ENP - 23 - 1 - FSWV1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - 2 / G6 / 400 / 034
ENP - 23 - 1 - FSWV1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - ... / G6 / 400 / 034
Conec part-no./
Conec Art.-Nr.:
Cable/ Kabel:
PUR,
(4xAWG22)
781-G63400
Wires / Litzen:
PPE,
(5x4mm²)
Type/
Typ:
0,5m
1m
2m
x
Length L1/
Länge L1:
Cable - wires/
Kabel - Litzen:
Length L2/
Länge L2:
0,5m
1m
2m
x
Contact site A/
Kontakt Seite A:
Male/ Stift (power / Power)
Female/ Buchse (data / Daten)
Contact site B/
Kontakt Seite B:
RJ45 male / RJ45 Stecker
74,6 `0,5
n3,2
58,6 `0,5
9
8
7
5
6
3
4
2
1
Color marking optional/
Farbring optional
Cod. 1 (yellow / gelb)
Art.-no. 58 - 99010
Cod. 2 (green / grün)
Art.-no. 58 - 99011
Cod. 3 (orange / orange)
Art.-no. 58 - 99012
Shortest possible length (L1+L2) is 0.1m/
Kürzest mögliche Länge (L1+L2) beträgt 0,1m
Sealing FPM/
O-Ring FPM
Sealing EPDM
/
O-Ring EPDM
19,5
n
Countersunk screw M3x10 (DIN ISO 7500) Torx 8 M=1,8Nm ±0,1/
Senkkopfschraube M3x10 (DIN ISO 7500) Torx 8 M=1,8Nm ±0,1
13,4
Rated Voltage/
Bemessungsspannung:
Rated impulse voltage/
Bemessungsstoßspannung:
Current rating acc. UL2237/
Strombelastbarkeit nach UL2237:
Contact resistance/
Kontaktwiderstand:
Insulation resistance/
Isolationswiderstand:
50 V AC/DC
Pollution degree/
Verschmutzungsgrad:
3/2
Degree of protection/
Schutzart:
IP 65/67, in mated condition/
im verschraubten Zustand
Wire/cable specification/
Litzen/Kabeleigenschaften:
-30°C ... +80°C
1 kV
1,5 A (AWG22)
<10 mOhm
>100 MOhm
600 V AC/DC
6 kV
26 A (4mm²)
Impedance/
Impedanz:
100 Ohm
<5 mOhm
Technical specification:
Technische Daten:
Data-element:
Daten-Element:
Power-element:
Leistungs-Element:
5
4
No. of contacts/
Anzahl Kontakte:
Rated voltage acc. UL2237/
Bemessungsspannung nach UL2237:
24 V DC
600 V AC/DC
>=100
Mating cycles/
Steckzyklen:
Current rating/
Strombelastbarkeit:
1,5 A / 40°C
26 A / 40°C
Static/unbewegt:
Flexible/bewegt:
-40°C...+70°C
-20°C...+60°C
-40°C...+105°C
-30°C...+105°C
Data/Daten:
Power/Power:
Temperature range/
Umgebungstemperatur:
Temperature range/
Umgebungstemperatur:
Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./
Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.
Socket housing/
Flanschgehäuse:
GD-Zn, Ni
Contact carrier/
Kontaktträger:
Sealing/
Dichtung:
PA, UL 94 V-0
FPM, EPDM
Flange/
Flansch:
yellow / gelb
white / weiß
blue / blau
orange / orange
shielding / Schirmung
gn-ye / gn-ge
grey / grau
black / schwarz
blue / blau
brown / braun
AWG22
AWG22
AWG22
AWG22
4 mm²
4 mm²
4 mm²
4 mm²
4 mm²
Contact assignment/
Kontaktbelegung:
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
3
6
2
TX+
RX+
RX-
TX-
Contact/
Kontakt:
CuZn, Ni / Au 0,3 gal.
Contact carrier/
Kontaktträger:
Shield/
Schirm:
Moulding body/
Griffkörper:
PC, UL 94 V-0
CuZn, Ni
TPU, UL 94 HB,
black / schwarz
Materials/
Werkstoffe:
RJ45:
Installation specification/
Montagedaten:
Installation hole/
Montagelöcher:
see Fig.1 58K1A9999/
siehe Abb.1 58K1A9999
Flange/
Flansch:
6
3
2
1


Similar Part No. - 58-22015

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
58-22010 CONEC-58-22010 Datasheet
281Kb / 1P
Receptacle B23, square long, coding 1
10.11.23
58-22011 CONEC-58-22011 Datasheet
281Kb / 1P
Receptacle B23, square long, coding 1
10.11.23
58-22012 CONEC-58-22012 Datasheet
281Kb / 1P
Receptacle B23, square long, coding 1
10.11.23
More results

Similar Description - 58-22015

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
0643204319 MOLEX7-0643204319 Datasheet
1,015Kb / 3P
.635mm (.025"), 1.50mm (.059"), CMC Receptacle, 36 Circuits, Right Wire OutputBrown Coding, Mat Sealed, Row 1 closed
0643204311 MOLEX7-0643204311 Datasheet
1Mb / 6P
.635mm (.025"), 1.50mm (.059"), CMC Receptacle, 36 Circuits, Right Wire OutputBlack Coding, Mat Sealed, Row 1 closed
logo
SHIELD s.r.l.
RDEF00300 SHIELD-RDEF00300 Datasheet
245Kb / 4P
M12 coding A, receptacle, with wires, frontal assembling
RDSF00300 SHIELD-RDSF00300 Datasheet
251Kb / 4P
M12 coding A, receptacle, with wires, back assembling
logo
FCI connector
70274-001LF FCI-CONNECTOR-70274-001LF Datasheet
94Kb / 1P
MALE CODING
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
H-CP PF-H-CP Datasheet
408Kb / 1P
Coding Pins
logo
HARTING Technology Grou...
09-30-000-9821 HARTING-09-30-000-9821 Datasheet
444Kb / 1P
Coding Pin (INOX)
2021-10-01
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
KF-CP PF-KF-CP Datasheet
345Kb / 1P
Coding Pins
logo
HARTING Technology Grou...
09-14-000-9971 HARTING-09-14-000-9971 Datasheet
450Kb / 1P
Han-Modular Compact Coding Pin 1 red
2021-10-01
logo
WECO ELECTRICAL CONNECT...
130-CP WECO-130-CP Datasheet
53Kb / 1P
Coding element
10.12
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com