Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

42K1A005 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 42K1A005
Description  Kupplung M8x1 gewinkelt
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

42K1A005 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  42K1A005 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A
dim. in mm
R
R
R
R
gez.
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten
gepr.
Kabeltoleranz:
Benennung:
Zeichnungsnr.:
Artikelnr.:
Name
Datum
42K1A005
Kupplung M8x1 gewinkelt
Franz
02.10.07
02.10.07
Mankopf
L <= 4m: L + 40mm
L > 4m: L + 1%
Index: a 16.03.11 VF Ä3945
siehe Tabelle
Überwurfmutter geändert, Schlüsselflächen
hinzu, Datenblatt angepasst
Allgemeintoleranz:
0
0,0
0,00
± 0,50mm
± 0,25mm
± 0,10mm
SW9
Bezeichnung:
SAL - 8 - RKW3 - 2 / A1
Kabel:
Art.-Nr.:
42-10016
42-10018
42-10017
SAL - 8 - RKW3 - 5 / A1
SAL - 8 - RKW3 - 3 / A1
PVC,
grau, 3x0,25mm²,
LiYY
Kabel: 781-A12300
Länge L:
2m
5m
3m
42-10019
SAL - 8 - RKW3 - 10 / A1
10m
42-xxxxx
SAL - 8 - RKW3 - ... / A1
x
A
Technische Daten:
Bemessungsspannung:
IEC 61076-2-104
Strombelastbarkeit:
IEC 61076-2-104
Isolationswiderstand:
IEC 60512
Verschmutzungsgrad:
IEC 60664-1
Schutzart:
IEC 60529
Umgebungstemperatur:
IEC 60664-1
Steckzyklen:
IEC 60512-9a
60 V
3 A bei 40°C
>=100 M
3/2
IP 67, im verschraubten
Zustand
-30°C ... +80°C
>=100
Werkstoffe:
Kontaktmaterial:
Kontaktoberfläche:
Kontaktträger:
Dichtung:
Überwurfmutter:
Griffkörper:
CuZn
Ni, Au gal.
TPU GF, UL 94
FPM
GD-Zn, Ni
TPU, UL 94, grau
Montagedaten:
empfohlenes
Drehmoment:
Conec
Montagewerkzeug:
0,4 Nm
Drehmomentschlüssel:
36-000200
Steckeinsatz SW9:
36-000210
braun
blau
schwarz
Kontaktbelegung:
1
3
4
21
n8
D
3
4
1
D siehe Datenblatt Kabel


Similar Part No. - 42K1A005

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
42K1A001 CONEC-42K1A001 Datasheet
690Kb / 1P
Kupplung M8x1 axial
02.10.07
42K1A002 CONEC-42K1A002 Datasheet
172Kb / 1P
Female connector M8x1 axial
02.10.07
42K1A003 CONEC-42K1A003 Datasheet
541Kb / 1P
Male connector M8x1 axial
02.10.07
42K1A004 CONEC-42K1A004 Datasheet
566Kb / 1P
Male connector M8x1 axial
02.10.07
42K1A006 CONEC-42K1A006 Datasheet
682Kb / 1P
Kupplung M8x1 gewinkelt
04.10.07
More results

Similar Description - 42K1A005

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ERNI Electronics
225699 ERNI-225699 Datasheet
30Kb / 1P
BCS Powerelement gewinkelt M3 vollfl채chig
225700 ERNI-225700 Datasheet
31Kb / 1P
BCS Powerelement gewinkelt M4 vollfl채chig
225701 ERNI-225701 Datasheet
32Kb / 1P
BCS Powerelement gewinkelt M5 vollflachig
225703 ERNI-225703 Datasheet
34Kb / 1P
BCS Powerelement gewinkelt M8 vollflachig
225705 ERNI-225705 Datasheet
30Kb / 1P
BCS Powerelement gewinkelt D3,2 vollflachig
225711 ERNI-225711 Datasheet
31Kb / 1P
BCS Powerelement gewinkelt M3 zweireihig
225712 ERNI-225712 Datasheet
30Kb / 1P
BCS Powerelement gewinkelt M4 zweireihig
225714 ERNI-225714 Datasheet
31Kb / 1P
BCS Powerelement gewinkelt M6 zweireihig
225719 ERNI-225719 Datasheet
30Kb / 1P
BCS Powerelement gewinkelt D5,2 zweireihig
225721 ERNI-225721 Datasheet
30Kb / 1P
BCS Powerelement gewinkelt D8,2 zweireihig
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com