Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

42K1A024 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 42K1A024
Description  Stecker M8x1 gewinkelt, schraubbar/ schnappbar
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

42K1A024 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  42K1A024 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A
dim. in mm
R
R
R
R
gez.
Diese Zeichnung darf ohne unsere
ausdrückliche, schriftliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen
ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten
gepr.
Kabeltoleranz:
Benennung:
Zeichnungsnr.:
Artikelnr.:
Name
Datum
42K1A024
Stecker M8x1 gewinkelt,
schraubbar/ schnappbar
Franz
09.10.07
09.10.07
Mankopf
L <= 4m: L + 40mm
L > 4m: L + 1%
Index: a 17.03.11 VF Ä3945
siehe Tabelle
Überwurfschraube geändert,
Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt
angepasst
SW9
Bezeichnung:
SAL - 8 - RSWU4 - 2 / A1
Kabel:
Art.-Nr.:
42-10120
42-10122
42-10121
SAL - 8 - RSWU4 - 5 / A1
SAL - 8 - RSWU4 - 3 / A1
PVC,
grau, 4x0,25mm²,
LiYY
Kabel: 781-A12400
Länge L:
2m
5m
3m
42-10123
SAL - 8 - RSWU4 - 10 / A1
10m
SAL - 8 - RSWU4 - ... / A1
x
42-xxxxx
A
27
n8
D
Technische Daten:
Bemessungsspannung:
IEC 61076-2-104
Strombelastbarkeit:
IEC 61076-2-104
Isolationswiderstand:
IEC 60512
Verschmutzungsgrad:
IEC 60664-1
Schutzart:
IEC 60529
Umgebungstemperatur:
IEC 60664-1
Steckzyklen:
IEC 60512-9a
30 V
3 A bei 40°C
>=100 M
3/2
IP 67, im verschraubten
Zustand
-30°C ... +80°C
>=100
Werkstoffe:
Kontaktmaterial:
Kontaktoberfläche:
Kontaktträger:
Überwurfschraube:
Griffkörper:
CuZn
Ni, Au gal.
TPU GF, UL 94
GD-Zn, Ni
TPU, UL 94, grau
Montagedaten:
empfohlenes
Drehmoment:
Conec
Montagewerkzeug:
0,4 Nm
Drehmomentschlüssel:
36-000200
Steckeinsatz SW9:
36-000210
D siehe Datenblatt Kabel
1
4
3
2
braun
weiß
blau
schwarz
Kontaktbelegung:
1
2
3
4


Similar Part No. - 42K1A024

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
42K1A020 CONEC-42K1A020 Datasheet
186Kb / 1P
Male connector M8x1 angled, screw/ snap
05.10.07
42K1A021 CONEC-42K1A021 Datasheet
183Kb / 1P
Stecker M8x1 gewinkelt, schraubbar/ schnappbar
05.10.07
42K1A022 CONEC-42K1A022 Datasheet
186Kb / 1P
Stecker M8x1 axial schraubbar/ schnappbar
09.10.07
42K1A023 CONEC-42K1A023 Datasheet
186Kb / 1P
Male connector M8x1 axial screw/ snap
09.10.07
42K1A025 CONEC-42K1A025 Datasheet
185Kb / 1P
Male connector M8x1 angled, screw/ snap
09.10.07
More results

Similar Description - 42K1A024

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0383 LUMBERG-0383 Datasheet
100Kb / 1P
Schutzkappe fur Stecker, IP 68
logo
ERNI Electronics
225700 ERNI-225700 Datasheet
31Kb / 1P
BCS Powerelement gewinkelt M4 vollfl채chig
logo
List of Unclassifed Man...
00172534 ETC-00172534 Datasheet
809Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
00183417 ETC-00183417 Datasheet
924Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
00184431 ETC-00184431 Datasheet
892Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
00184522 ETC-00184522 Datasheet
858Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
Rev. B
00185701 ETC-00185701 Datasheet
916Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
Rev. A
00185809 ETC-00185809 Datasheet
947Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
Rev. A
00213749 ETC-00213749 Datasheet
887Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
00213778 ETC-00213778 Datasheet
820Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com