Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

43-10021 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 43-10021
Description  Kupplung M12x1 axial
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

43-10021 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  43-10021 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A
dim. in mm
R
R
R
R
gez.
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten
gepr.
Kabeltoleranz:
Benennung:
Zeichnungsnr.:
Artikelnr.:
Name
Datum
43K1A079
Kupplung M12x1 axial
Fromm
08.03.07
08.03.07
Mankopf
L <= 4m: L + 40mm
L > 4m: L + 1%
siehe Tabelle
Allgemeintoleranz:
0
0,0
0,00
± 0,50mm
± 0,25mm
± 0,10mm
Überwurfmutter geändert, Schlüsselflächen
hinzu, Datenblatt angepasst
Index: a 05.01.11 VF Ä3767
A
SW13
Werkstoffe:
Kontaktmaterial:
Kontaktoberfläche:
Kontaktträger:
Dichtung:
Überwurfmutter:
Griffkörper:
CuZn
Ni, Au gal.
TPU GF, UL 94
FPM
GD-Zn, Ni
TPU, UL 94, grau
Bezeichnung:
SAL - 12 - RK4 - 2 / A1
Kabel:
Art.-Nr.:
43-10020
43-10022
43-10021
SAL - 12 - RK4 - 5 / A1
SAL - 12 - RK4 - 3 / A1
PVC,
grau, 4x0,34mm²,
LiYY
Kabel: 781-A13400
Länge L:
2m
5m
3m
43-10023
SAL - 12 - RK4 - 10 / A1
10m
43-xxxxx
SAL - 12 - RK4 - ... / A1
x
Technische Daten:
Bemessungsspannung:
IEC 61076-2-101
Strombelastbarkeit:
IEC 61076-2-101
Isolationswiderstand:
IEC 60512
Verschmutzungsgrad:
IEC 60664-1
Schutzart:
IEC 60529
Umgebungstemperatur:
IEC 60664-1
Steckzyklen:
IEC 60512-9a
4pol
250 V
4 A bei 40°C
>=100 M
3/2
IP 67, im verschraubten
Zustand
-30°C ... +80°C
>=100
D siehe Datenblatt Kabel
Montagedaten:
empfohlenes
Drehmoment:
Conec
Montagewerkzeug:
0,6 Nm
Drehmomentschlüssel:
36-000200
Steckeinsatz SW13:
36-000220
braun
weiß
blau
schwarz
1
2
3
4
Kontaktbelegung:
Ø14,5
n11
D
2
3
4
1


Similar Part No. - 43-10021

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
43-10000 CONEC-43-10000 Datasheet
580Kb / 1P
Female connector M12x1 axial
08.03.07
43-10001 CONEC-43-10001 Datasheet
580Kb / 1P
Female connector M12x1 axial
08.03.07
43-10002 CONEC-43-10002 Datasheet
580Kb / 1P
Female connector M12x1 axial
08.03.07
43-10003 CONEC-43-10003 Datasheet
580Kb / 1P
Female connector M12x1 axial
08.03.07
43-10012 CONEC-43-10012 Datasheet
198Kb / 1P
Female connector M12x1, axial Kupplung M12x1, axial
08.03.07
More results

Similar Description - 43-10021

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
43-00091 CONEC-43-00091 Datasheet
148Kb / 1P
Female connector M12x1, field attachable, axial, screw connection
43-00095 CONEC-43-00095 Datasheet
150Kb / 1P
Female connector M12x1, field attachable, angled, screw connection
43-00099 CONEC-43-00099 Datasheet
140Kb / 1P
Male connector M12x1, field attachable, axial, screw connection
43-00103 CONEC-43-00103 Datasheet
141Kb / 1P
Male connector M12x1 field attachable, angled, screw connection
43-00096 CONEC-43-00096_09 Datasheet
278Kb / 1P
Female connector M12x1, field attachable, angled, screw connection
43K1A835 CONEC-43K1A835 Datasheet
278Kb / 1P
Female connector M12x1, field attachable, angled, screw connection
43K1A837 CONEC-43K1A837 Datasheet
264Kb / 1P
Male connector M12x1, field attachable, angled, screw connection
logo
ERNI Electronics
225534 ERNI-225534 Datasheet
35Kb / 1P
Schutzkappe M12x1
logo
Molex Electronics Ltd.
1200700395 MOLEX-1200700395 Datasheet
33Kb / 1P
Micro-Change (M12) Receptacle, 4 Poles, M12x1 Threads
1200708171 MOLEX-1200708171 Datasheet
23Kb / 1P
Micro-Change (M12) 5 Poles, M12x1 and M14x1 Mounting Threads
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com