Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

43-10102 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 43-10102
Description  Stecker M12x1 axial
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

43-10102 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  43-10102 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A
dim. in mm
R
R
R
R
gez.
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten
gepr.
Kabeltoleranz:
Benennung:
Zeichnungsnr.:
Artikelnr.:
Name
Datum
43K1A405
Stecker M12x1 axial
Mankopf
14.03.07
14.03.07
Fromm
L <= 4m: L + 40mm
L > 4m: L + 1%
siehe Tabelle
Allgemeintoleranz:
0
0,0
0,00
± 0,50mm
± 0,25mm
± 0,10mm
Überwurfschraube geändert,
Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt
angepasst
Index: b 17.01.2011 VF Ä3767
A
Bezeichnung:
Kabel:
Art.-Nr.:
TPU, UL 20549,
orange, 3x0,34mm²,
Li12Y11X
Kabel: 781-J13300
Länge L:
43-10100
SAL - 12 - RS3 - 2 / J1
2m
43-xxxxx
SAL - 12 - RS3 - ... / J1
x
43-10103
SAL - 12 - RS3 - 10 / J1
10m
43-10102
SAL - 12 - RS3 - 5 / J1
5m
SAL - 12 - RS3 - 3 / J1
43-10101
3m
SW13
n11
D
12
M
x1
Ø14,5
4
3
1
D siehe Datenblatt Kabel
Technische Daten:
Bemessungsspannung:
IEC 61076-2-101
Strombelastbarkeit:
IEC 61076-2-101
Isolationswiderstand:
IEC 60512
Verschmutzungsgrad:
IEC 60664-1
Schutzart:
IEC 60529
Umgebungstemperatur:
IEC 60664-1
Steckzyklen:
IEC 60512-9a
3pol
250 V
4 A bei 40°C
>=100 M
3/2
IP 67, im verschraubten
Zustand
-30°C ... +80°C
>=100
Werkstoffe:
Kontaktmaterial:
Kontaktoberfläche:
Kontaktträger:
Überwurfschraube:
Griffkörper:
CuZn
Ni, Au gal.
TPU GF, UL 94
GD-Zn, Ni
TPU, UL 94, grau
Montagedaten:
empfohlenes
Drehmoment:
Conec
Montagewerkzeug:
0,6 Nm
Drehmomentschlüssel:
36-000200
Steckeinsatz SW13:
36-000220
braun
blau
schwarz
Kontaktbelegung:
1
3
4


Similar Part No. - 43-10102

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
43-10104 CONEC-43-10104 Datasheet
597Kb / 1P
Male connector M12x1 axial
12.03.07
43-10105 CONEC-43-10105 Datasheet
597Kb / 1P
Male connector M12x1 axial
12.03.07
43-10106 CONEC-43-10106 Datasheet
597Kb / 1P
Male connector M12x1 axial
12.03.07
43-10107 CONEC-43-10107 Datasheet
597Kb / 1P
Male connector M12x1 axial
12.03.07
More results

Similar Description - 43-10102

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
43-00091 CONEC-43-00091 Datasheet
148Kb / 1P
Female connector M12x1, field attachable, axial, screw connection
43-00099 CONEC-43-00099 Datasheet
140Kb / 1P
Male connector M12x1, field attachable, axial, screw connection
logo
ERNI Electronics
225534 ERNI-225534 Datasheet
35Kb / 1P
Schutzkappe M12x1
logo
List of Unclassifed Man...
00172534 ETC-00172534 Datasheet
809Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
00183417 ETC-00183417 Datasheet
924Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
00184431 ETC-00184431 Datasheet
892Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
00184522 ETC-00184522 Datasheet
858Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
Rev. B
00185701 ETC-00185701 Datasheet
916Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
Rev. A
00185809 ETC-00185809 Datasheet
947Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
Rev. A
00213778 ETC-00213778 Datasheet
820Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com