Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PLA13710 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # PLA13710
Description  CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNETIQUE - un contact travail
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

PLA13710 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  PLA13710 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais PLA13710 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Temps de commutation
à l'action ( rebonds 0,6 ms inclus ) / Operate time ( bounces 0,6 ms included )
1 ms
au relachement / Release time
0,1 ms
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA
Matériau utilisé pour le contact / Contact material
Rhodium
Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature - 40 à + 100°C
Température de stockage / Storage temperature
- 55 à + 100°C
( température donnée hors cable / given temperature, cable excepted )
Chocs ( 11 ms ) / Shocks ( 11 ms )
100 g
Vibrations ( de 10 à 2000 Hz ) / Vibrations
30 g
Durée de vie mécanique / Mecanical life expectancy
10
9
Indice de protection ( nettoyage par jet d'eau; usage industriel et ambiance poussiéreuse )
Protection level ( Cleaning with jet of water, industrial use, dusty environment )
IP67
AUTRES CARACTERISTIQUES / OTHERS
Plage de sensibilité utilisée / Used pull-in range
de 25 à 45 ATf
Pour d'autres sensibilités , nous consulter / For others, please contact us
Cable méplat / Flattened electrical cable
5,6 mm x 3,4 mm - 2 x 0,5 mm
2
type H03VVF
Pour d'autres longueurs ou types , nous consulter / For other lengthes or typical wires, please contact us
Détection / Detection
Commande par aimant / Ordered by magnet
Type P6250000 ou / or P4200000 ou / or P4160000
Nota : dimensions P625 et P420 identiques au PLA ...
Please note : P625 , P420 and PLA ... own same dimensions
Pour d'autres types ou utilisations , nous consulter / For others, please contact us
Références disponibles / Available references
PLA137 . .
Longueur ( dm ) / Length ( dm )
01
--> 1 dm de cable / with cable 1 dm
10 - 15 - 25 - 30 - 40 - 80
P/STD/PLA137 * */D/22/01/2002
r
e
l
a
i
s
www.celduc.com
celducâ
5, Rue Ampère BP30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com