Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC2313 Datasheet(PDF) 1 Page - SHENZHEN CHISIC MICROELECTRONICS CO.,LTD.

Part # SC2313
Description  Digitally controlled stereo audio processor with loudness
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHISIC [SHENZHEN CHISIC MICROELECTRONICS CO.,LTD.]
Direct Link  http://www.chisic-ic.com/en/
Logo CHISIC - SHENZHEN CHISIC MICROELECTRONICS CO.,LTD.

SC2313 Datasheet(HTML) 1 Page - SHENZHEN CHISIC MICROELECTRONICS CO.,LTD.

  SC2313 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN CHISIC MICROELECTRONICS CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SC2313
第
1 页
带响度的数字控制立体声音频处理器
产品概述
SC2313 是一种集音量、音调、左右声道
平衡和前 后音量控制 为一体的高 质量音频处理
器,适用于车载收音机和高保真音频系统。本产
品提供可选择的输入增益和外部响度功能,采用
微处理器串行
I2C 总线接口控制。
主要特点
输入多路复用:
3
个立体声输入;
可选择的输入增益,可最佳地适应不同
的音源。
带响度功能。
具有音量控制(每级
1.25 dB)。
具有高音和低音控制。
具有四个扬声器衰减器:
四个独 立的扬声器 左右平衡和 前后音
量控制装置;
独立的静音功能。
通过串行
I2C 总线可实现所有功能的程序
控制。
典型应用
立体声汽车音响。
高保真音频系统。
引出端排列
SOP 28
引出端功能
序号
符号
功能描述
序号
符号
功能描述
1 REF
基准电压(
1 / 2 V
DD)
15 LIN1
左声道输入
1
2 VDD
电源电压
16 LIN
左声道音源输入处理
3 AGND
模拟地
17 LOUT
左声道输入选择和增益输出
4 TREB_L
左声道输入高音控制
18 BIN_L
左声道输入低音控制
5 TREB_R
右声道输入高音控制
19 BOUT_L
左声道低音控制输出端
6 RIN
右声道音源输入处理
20 BIN_R
右声道输入低音控制
(接下页)
www.chisic-ic.com


Similar Part No. - SC2313

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OKI electronic componet...
SC23136DL-70BS10 OKI-SC23136DL-70BS10 Datasheet
83Kb / 9P
1,048,576-word x 36-bit DYNAMIC RAM MODULE : FAST PAGE MODE TYPE
SC23136DS10 OKI-SC23136DS10 Datasheet
83Kb / 9P
1,048,576-word x 36-bit DYNAMIC RAM MODULE : FAST PAGE MODE TYPE
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SC2313L FUMAN-SC2313L Datasheet
255Kb / 14P
Four-channel sound quality processor
SC2313L FUMAN-SC2313L Datasheet
574Kb / 19P
Four-channel audio processor
SC2313LD FUMAN-SC2313LD Datasheet
255Kb / 14P
Four-channel sound quality processor
More results

Similar Description - SC2313

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
TDA7309 STMICROELECTRONICS-TDA7309 Datasheet
128Kb / 12P
DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR WITH LOUDNESS
Sep-1997
TDA7313 STMICROELECTRONICS-TDA7313 Datasheet
131Kb / 14P
DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR WITH LOUDNESS
Nov-1999
TDA7313N STMICROELECTRONICS-TDA7313N Datasheet
130Kb / 14P
DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR WITH LOUDNESS
Nov-1999
TDA7314 STMICROELECTRONICS-TDA7314 Datasheet
111Kb / 12P
DIGITAL CONTROLLED AUDIO PROCESSOR WITH LOUDNESS
Nov-1999
TDA7342 STMICROELECTRONICS-TDA7342 Datasheet
97Kb / 14P
DIGITALLY CONTROLLED AUDIO PROCESSOR
Nov-1999
logo
Silan Microelectronics ...
SC7313 SILAN-SC7313 Datasheet
150Kb / 13P
DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR WITH LOUDNESS
logo
STMicroelectronics
TDA7303 STMICROELECTRONICS-TDA7303 Datasheet
276Kb / 20P
Digital controlled stereo audio processor with loudness
04-Aug-2006
TDA7309 STMICROELECTRONICS-TDA7309_06 Datasheet
227Kb / 14P
DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR WITH LOUDNESS
Mar-2006
TDA7437N STMICROELECTRONICS-TDA7437N_06 Datasheet
353Kb / 34P
Digitally controlled audio processor
Dec-2006
logo
Princeton Technology Co...
PT2037 PTC-PT2037 Datasheet
259Kb / 6P
Digitally Controlled Audio Processor
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com