Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CINTAAISLAR-LIQUIDA-R Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # CINTAAISLAR-LIQUIDA-R
Description  CINTA DE AISLAR LIQUIDA 40G
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

CINTAAISLAR-LIQUIDA-R Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  CINTAAISLAR-LIQUIDA-R Datasheet HTML 1Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
http://www.agelectronica.com
Realizó
AGN
Revisó
GAC
Fecha
11/07/2023
Nota: La imagen mostrada es solo de referencia
el color del producto puede variar
CARACTERÍSTICAS
Tapa, sella, protege y aisla eléctricamente.
No se desprende.
Evita sulfatación del cobre.
Seca en 5 minutos.
Cura y endurece en 2 horas.
Resistencia UV, conexiones a prueba de agua y ambientes corrosivos.
*X= AZ (Azul); B (Blanco); N (Negra); R (Roja)
CINTA AISLAR-LIQUIDA-X*
CINTA DE AISLAR LIQUIDA 40G
DESCRIPCIÓN
Cinta de aislar liquida de uso
eléctrico y electrónico. Es un gran
sustituto de la cinta de aislar común
de vinilo.


Similar Part No. - CINTAAISLAR-LIQUIDA-R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AG Electronica
CINTAAISLAR-LIQUIDA-X AGELECTRONICA-CINTAAISLAR-LIQUIDA-X Datasheet
334Kb / 1P
CINTA DE AISLAR LIQUIDA 40G
11/07/2023
More results

Similar Description - CINTAAISLAR-LIQUIDA-R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
EMF HAMMOND-EMF Datasheet
52Kb / 1P
Ensemble de pieds de montage Eclipse
1485Z HAMMOND-1485Z Datasheet
50Kb / 1P
Tron챌ons de rotation de 12 po
EPIN HAMMOND-EPIN Datasheet
52Kb / 1P
Broches de charniere de remplacement Eclipse
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
Pentair plc. All rights...
3150 PENTAIR-3150 Datasheet
275Kb / 2P
VANNE DE COMMANDE DE 2 POUCE
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com