Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

720XP-2RU Datasheet(PDF) 6 Page - Arista Networks, Inc

Part # 720XP-2RU
Description  720XP Series 2 RU Cognitive Campus Switches
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ARISTA [Arista Networks, Inc]
Direct Link  https://www.arista.com/en/
Logo ARISTA - Arista Networks, Inc

720XP-2RU Datasheet(HTML) 6 Page - Arista Networks, Inc

Back Button 720XP-2RU Datasheet HTML 2Page - Arista Networks, Inc 720XP-2RU Datasheet HTML 3Page - Arista Networks, Inc 720XP-2RU Datasheet HTML 4Page - Arista Networks, Inc 720XP-2RU Datasheet HTML 5Page - Arista Networks, Inc 720XP-2RU Datasheet HTML 6Page - Arista Networks, Inc 720XP-2RU Datasheet HTML 7Page - Arista Networks, Inc 720XP-2RU Datasheet HTML 8Page - Arista Networks, Inc 720XP-2RU Datasheet HTML 9Page - Arista Networks, Inc 720XP-2RU Datasheet HTML 10Page - Arista Networks, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 34 page
background image
Class 1 Laser Product: This product has provisions to install Class 1 laser transceivers
which provide optical coupling to the communication network. Once a Class 1 laser product
is installed, the equipment is a Class 1 Laser Product (Appareil à Laser de Classe 1). The
customer is responsible for selecting and installing the Class 1 laser transceiver and for
insuring that the Class 1 AEL (Allowable Emission Limit) per EN/IEC 60825, CSA E60825-1,
and Code of Federal Regulations 21 CFR 1040 is not exceeded after the laser transceiver
have been installed. Do not install laser products whose class rating is greater than 1. Refer
to all safety instructions that accompanied the transceiver prior to installation. Only Class 1
laser devices, certified for use in the country of installation by the cognizant agency are to be
utilized in this product.
Appareil à laser de classe 1 Cet appareil comporte des dispositions permettant d'installer
des émetteurs-récepteurs fournissant un couplage optique au réseau de communication.
Une fois l'appareil à laser de classe 1 installé, l'équipement devient un appareil à laser de
classe 1. Le client est responsable du choix et de l'installation de l'émetteur-récepteur à
laser de classe 1 et il doit s'assurer que les limites d'émission admissibles pour la classe 1
régulées par les normes EN/IEC 60825 et CAN/CSA E60825-1 et par le Code of Federal
Regulations 21 CFR 1040 ne soient pas dépassées après l'installation de l'émetteur-
récepteur à laser. N'installez pas d'appareils à laser dont la classification est supérieure à 1.
Avant l'installation, lisez attentivement les instructions de sécurité fournies avec l'émetteur-
récepteur. Seuls les appareils à laser de classe 1 qui ont été certifiés par l'autorité agréée
pour une utilisation dans le pays d'installation peuvent être utilisés dans ce produit.
Important:
Ultimate disposal of this product should be in accordance with all applicable laws and
regulations.
Élimination définitive de ce produit devrait être en conformité avec toutes les lois et
règlements applicables.
1.4
Safety Information
Refer to the Arista Networks document Safety Information and Translated Safety Warnings available
at:https://www.arista.com/en/support/product-documentation.
1.5
Obtaining Technical Assistance
Any customer, partner, reseller or distributor holding a valid Arista Service Contract can obtain
technical support in any of the following ways:
•
Email: support@arista.com. This is the easiest way to create a new service request.
Include a detailed description of the problem and the output of “show tech-support”.
•
Web:http://www.arista.com/en/support.
A support case may be created through the support portal on our website. You may also download
the most current software and documentation, as well as view FAQs, Knowledge Base articles,
Security Advisories, and Field Notices.
•
Phone: +1 866-476-0000 or +1 408-547-5502.
Important:
No user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.
Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez toute réparation à un technicien
qualifié.
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com