Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SENALAMIENTO-P Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # SENALAMIENTO-P
Description  DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE DISTANCIA POR IR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

SENALAMIENTO-P Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  SENALAMIENTO-P Datasheet HTML 1Page - AG Electronica SENALAMIENTO-P Datasheet HTML 2Page - AG Electronica SENALAMIENTO-P Datasheet HTML 3Page - AG Electronica SENALAMIENTO-P Datasheet HTML 4Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Versión 1.0
1
www.agelectronica.com
DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE DISTANCIA POR IR
Descripción general:
Dispositivo de detección de distancia mediante sensor infrarrojo pasivo (PIR),
con distancia de detección de 1.5-2m y ángulo de 120°.
Características:
Fácil operación.
Aviso de precaución mediante iluminación (tipo semáforo).
Tamaño compacto.
Aplicaciones:
Escritorios.
Mostradores.


Similar Part No. - SENALAMIENTO-P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SENACC-010 ETC2-SENACC-010 Datasheet
150Kb / 3P
Acceleration Sensor - SENACC
SENACC-011 ETC2-SENACC-011 Datasheet
150Kb / 3P
Acceleration Sensor - SENACC
SENACC-030 ETC2-SENACC-030 Datasheet
150Kb / 3P
Acceleration Sensor - SENACC
SENACC-050 ETC2-SENACC-050 Datasheet
150Kb / 3P
Acceleration Sensor - SENACC
SENACC-051 ETC2-SENACC-051 Datasheet
150Kb / 3P
Acceleration Sensor - SENACC
More results

Similar Description - SENALAMIENTO-P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
EMF HAMMOND-EMF Datasheet
52Kb / 1P
Ensemble de pieds de montage Eclipse
1485Z HAMMOND-1485Z Datasheet
50Kb / 1P
Tron챌ons de rotation de 12 po
EPIN HAMMOND-EPIN Datasheet
52Kb / 1P
Broches de charniere de remplacement Eclipse
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
Pentair plc. All rights...
3150 PENTAIR-3150 Datasheet
275Kb / 2P
VANNE DE COMMANDE DE 2 POUCE
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com