Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

S10 Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # S10
Description  LÁMPARA ESTERILIZADORA PARA INTERIORES 2.5W
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

S10 Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  S10 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica S10 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica S10 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica S10 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Versión 1.0
2
www.agelectronica.com
Especificaciones:
Parámetros técnicos
Carcterísticas eléctricas de
alimentación
5VCD, mediante cable USB a mini
USB (solo incluye cable)
Longitud del cable
300mm
Potencia
2.5W
Longitud de onda
253.7nm
Fuente de radiación
Tubo de cuarzo
Dimensiones del producto
145x60x60mm
Peso
208.21g
Protecciones
Temporizador de 10 segundos
previo al inicio del proceso de
esterilización



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com