Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

ASX00029 Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # ASX00029
Description  SHIELD ENV REV2 ARDUINO MKR
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

ASX00029 Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  ASX00029 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica ASX00029 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
ASX00029
SHIELD ENV REV2 ARDUINO MKR
Descripción:
Módulo de expansión ambiental MKR Rev2 para Arduino.
Este módulo permite obtener datos ambientales recopilados por sensores de presión atmosférica,
temperatura, humedad e intensidad de luz (en LUX). A su vez, contiene en su estructura una ranura
para tarjeta microSD.
Contenido de producto:
• Módulo de expansión ambiental MKR Rev2 para Arduino.
No incluye tarjeta microSD, sin embargo, puede adquirirse por separado.
Dimensiones
61 mm (largo) x 25 mm (ancho)
Tensión de funcionamiento
3.3V
Voltaje de entrada
3.3V
Comunicación
I2C/ Analógico
Sensores
Presión atmosférica
LPS22HB
Temperatura y
humedad
HTS221
Intensidad de luz
TEMT6000
Rangos
Presión
260 a 1260 hPa
Sensibilidad rH
0.004% rH / LSB
Precisión de
humedad
± 3.5% rH, 20 a + 80% rH
Medición UVA, UVB y UVBI
0 a 650 Lux
Peso
32 gr


Similar Part No. - ASX00029

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AG Electronica
ASX00021 AGELECTRONICA-ASX00021 Datasheet
790Kb / 2P
SHIELD VISION ETHERNET ARDUINO ETHERNET ARDUINO
14/12/2021
logo
Arduino
ASX00027 ARDUINO-ASX00027 Datasheet
4Mb / 13P
Arduino® Portenta Cat. M1/NB IoT GNSS Shield
15/11/2024
More results

Similar Description - ASX00029

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
4DISPLAY-ADAPTOR-SHIELD ETC2-4DISPLAY-ADAPTOR-SHIELD Datasheet
668Kb / 8P
4D Arduino Adaptor Shield
logo
Newhaven Display Intern...
NHD-4.3CTP-SHIELD-L NEWHAVEN-NHD-4.3CTP-SHIELD-L Datasheet
1Mb / 12P
Color TFT Liquid Crystal Display Module Arduino Shield
NHD-4.3CTP-SHIELD-N NEWHAVEN-NHD-4.3CTP-SHIELD-N Datasheet
1Mb / 12P
Color TFT Liquid Crystal Display Module Arduino Shield
NHD-4.3CTP-SHIELD-V NEWHAVEN-NHD-4.3CTP-SHIELD-V Datasheet
1Mb / 12P
Color TFT Liquid Crystal Display Module Arduino Shield
NHD-4.3RTP-SHIELD-L NEWHAVEN-NHD-4.3RTP-SHIELD-L Datasheet
1Mb / 12P
Color TFT Liquid Crystal Display Module Arduino Shield
logo
ON Semiconductor
EVBUM2715 ONSEMI-EVBUM2715 Datasheet
4Mb / 37P
NCN5100 Arduino Shield Evaluation Board
February, 2020 ??Rev. 1
logo
SparkFun Electronics
DEV-14352 SPARKFUN-DEV-14352 Datasheet
244Kb / 3P
SparkFun Qwiic Shield for Arduino
10??3??7
DEV-13956 SPARKFUN-DEV-13956 Datasheet
1Mb / 26P
Arduino Weather Shield Hookup Guide V12
3/6/2017
logo
Infineon Technologies A...
BTN9970 INFINEON-BTN9970 Datasheet
581Kb / 16P
BTN9970 / BTN9990 Motor control shield Arduino shield for evaluation
Rev. 1.1 9/23/2021
logo
List of Unclassifed Man...
WAN1310 ETC-WAN1310 Datasheet
588Kb / 15P
Arduino MKR WAN 1310
12/23/2020
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com