Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BY133 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # BY133
Description  Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY133 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  BY133 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BY133 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
BY133 ... BY135
BY133 ... BY135
Si-Rectifiers – Si-Gleichrichter
Version 2005-08-24
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current
Nennstrom
1 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
50...1300 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
DO-41
DO-204AL
Weight approx.
Gewicht ca.
0.4 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped in ammo pack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V] 1)
BY133
1300
1600
BY134
600
800
BY135
150
200
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
1 A
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
10 A 2)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
50/55 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
12.5 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1
Tested with pulses IR = 100 µA, tp = 300 µs, duty cycle ≤ 2%
Gemessen mit Impulsen IR = 100 µA, tp = 300 µs, Schaltverhältnis ≤ 2%
2
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø
±0.05
0.8
Ø
0.1
2.6
-


Similar Part No. - BY133

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pan Jit International I...
BY133 PANJIT-BY133 Datasheet
51Kb / 2P
PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 1250 to 1600 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Won-Top Electronics
BY133 WTE-BY133 Datasheet
47Kb / 3P
1.0A SILICON RECTIFIER
logo
Jinan Gude Electronic D...
BY133 JGD-BY133 Datasheet
144Kb / 2P
0.25 TO 0.5 AMP.SILICON RECTIFIERS
logo
Bytes
BY133 BYTES-BY133 Datasheet
151Kb / 2P
1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BY133 CHENYI-BY133 Datasheet
126Kb / 2P
GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
More results

Similar Description - BY133

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50_07 Datasheet
100Kb / 2P
Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
1N5400 DIOTEC-1N5400_07 Datasheet
61Kb / 2P
Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
1N5400K DIOTEC-1N5400K_07 Datasheet
100Kb / 2P
Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BY550-50 DIOTEC-BY550-50_07 Datasheet
62Kb / 2P
Si-Rectifiers -Si-Gleichrichter
BY500-50 DIOTEC-BY500-50_07 Datasheet
58Kb / 2P
Fast Si-Rectifiers -Schnelle Si-Gleichrichter
BY396 DIOTEC-BY396_07 Datasheet
58Kb / 2P
Fast Si-Rectifiers - Schnelle Si-Gleichrichter
BY296 DIOTEC-BY296_07 Datasheet
57Kb / 2P
Fast Si-Rectifiers - Schnelle Si-Gleichrichter
BY251 DIOTEC-BY251_07 Datasheet
63Kb / 2P
Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
P600A DIOTEC-P600A_07 Datasheet
63Kb / 2P
Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
UF600A DIOTEC-UF600A_07 Datasheet
62Kb / 2P
Ultrafast Switching Si-Rectifiers - Ultraschnelle Si-Gleichrichter
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com