Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EB0064 Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # EB0064
Description  Escudo para control de motores y zocalo XBEE.
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

EB0064 Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  EB0064 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
EB0064: Escudo para control
de motores y zocalo XBEE.
Descripción: este modulo es un escudo de balance que
utiliza el chip L298P. Permite accionar 2 motores, su
corriente de funcionamiento puede llegar a 2A
Caracteristicas:
•
Carga y monitoreo de bateria.
•
Fuente de alimentación.
•
Facil de usar.
•
Compatible con Arduino.
•
Compacto.
•
Ligero.
Especificaciones:
•
100mA y 500mA de carga para la batería de Litio.
•
5V y 3.7 V de salida.
•
Conector mini USB.
•
Pines de alimentación.
Aplicación:
•
Fuente de alimentación para proyectos de Arduino.
AG Electrónica S.A. de C.V.
República del Salvador N° 20
Segundo Piso
Teléfono: 5130 - 7210
http://agelectronica.com/AG/
Rev 1. EMC
Fecha: 09/10/2017
Rev 2. BMF


Similar Part No. - EB0064

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
EB006 ETC2-EB006 Datasheet
317Kb / 2P
E-blocks??Multiprogrammer
logo
Matrix Technology Solut...
EB006-30-9 MATRIX-EB006-30-9 Datasheet
2Mb / 13P
This document concerns the EB006V9 E-blocks PICmicro multiprogrammer board (version 9).
EB00600 MATRIX-EB00600 Datasheet
204Kb / 1P
Easy Zigbee pack
logo
AG Electronica
EB0068 AGELECTRONICA-EB0068 Datasheet
228Kb / 1P
Escudo de sensores y actuadores.
03/11/2017
logo
Matrix Technology Solut...
EB006V9 MATRIX-EB006V9 Datasheet
2Mb / 13P
This document concerns the EB006V9 E-blocks PICmicro multiprogrammer board (version 9).
More results

Similar Description - EB0064

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Laird Tech Smart Techno...
CMQ23496 LSTD-CMQ23496 Datasheet
622Kb / 4P
ANTENA OMNIDIRECIONAL MULTIBANDA MIMO DE 4 PORTAS PARA MONTAGEM EM TETO
logo
SparkFun Electronics
WRL-12847 SPARKFUN-WRL-12847 Datasheet
94Kb / 1P
SparkFun XBee Shield
logo
PHOENIX CONTACT
2863928 PHOENIX-2863928 Datasheet
168Kb / 8P
Terminal de entrada digital Inline, variantes ME Inline (edi챌찾o para m찼quina), 4 entradas, 24 V DC
logo
Pentair plc. All rights...
460I PENTAIR-460I Datasheet
269Kb / 2P
TRES CONFIGURACIONES B횁SICAS PARA EL CONTROL DEL MEDIDOR
5600 PENTAIR-5600 Datasheet
435Kb / 2P
DISE횗O ECON횙MICO Y DE EFICACIA COMPROBADA
9000 PENTAIR-9000 Datasheet
472Kb / 2P
REGENERACI횙N INMEDIATA CON F횁CIL PROGRAMACI횙N Y CONTROL DE 5 CICLOS
logo
List of Unclassifed Man...
74022PC ETC1-74022PC Datasheet
379Kb / 1P
CONTROLADOR PARA COMPUTADORA AUTOMOTRIZ
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
Dise챰o de referencia para p찼neles de control
logo
SparkFun Electronics
DEV-12921 SPARKFUN-DEV-12921 Datasheet
105Kb / 1P
LilyPad XBee
11/24/2015
WRL-11697 SPARKFUN-WRL-11697 Datasheet
113Kb / 2P
SparkFun XBee Explorer Dongle
6/24/2015
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com