Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

84PLCC Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # 84PLCC
Description  BASE PARA CI 84 PINES PLCC ESTÁNDAR
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

84PLCC Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  84PLCC Datasheet HTML 1Page - AG Electronica 84PLCC Datasheet HTML 2Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
84PLCC: BASE PARA CI 84 PINES PLCC ESTÁNDAR
NOTA: No apilable
Acepta sustratos de plástico con plomo JEDEC PLCCs
Material de aislante de vidrio PPS reforzado
Los soportes proporcionan espacio para limpieza y
para la disipación de calor
Posicionamiento
adecuado
para
asegurar
el
enfriamiento interno, con soportes internos
que
aseguran el posicionamiento adecuado del porta chip
en el socket.
 El aislamiento esta modelado para PPS
Lubricante de propósito general para conectores de estaño/plomo
Lubricante de propósito general para los conectores de estaño/plomo, NYETACT... es una
dispersión de solvente de una grasa que no se derrite, resistente al agua, basada en un aceite
sintético de hidrocarburo compatible con plásticos.
Rango de temperatura: -40° a 120°C (por peso) en solventes minerales.
El pre-lubricante incrementa la confiabilidad de los sockets estándar al prevenir la corrosión por
desgaste.
Los sockets pre-lubricados pueden usarse para cualquier aplicación de larga vida que tenga una
interfaz estaño-estaño
No hay degradación de la lubricación durante la soldadura o el lavado final.
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com


Similar Part No. - 84PLCC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
VECTOR ELECTRONICS AND ...
84P44WE VECTOR-84P44WE Datasheet
1Mb / 1P
Vectorbord®
logo
PMC-Sierra, Inc
84P672 PMC-84P672 Datasheet
33Kb / 2P
Frame Engine and Data Link Manager
logo
Bi technologies
84PR100KLFTR BITECH-84PR100KLFTR Datasheet
57Kb / 3P
1/4 Square Multiturn Surface Mount Cermet Trimming Potentiometer
84PR100LFTR BITECH-84PR100LFTR Datasheet
57Kb / 3P
1/4 Square Multiturn Surface Mount Cermet Trimming Potentiometer
84PR10KLF BITECH-84PR10KLF Datasheet
57Kb / 3P
1/4 Square Multiturn Surface Mount Cermet Trimming Potentiometer
More results

Similar Description - 84PLCC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Ironwood Electronics.
CA-PLCC84-D-J-02 IRONWOOD-CA-PLCC84-D-J-02 Datasheet
32Kb / 1P
Carrier Adaptor 84 pin PLCC production socket to 84 pin surface mount foot. Top and bottom interface plug via a gold plated minigrid array.
CA-PLCC84-Z-C-T-01 IRONWOOD-CA-PLCC84-Z-C-T-01 Datasheet
24Kb / 1P
PLCC Carrier Adaptor 84 position PLCC ZIF socket to 84 position PLCC clip with test points.
CA-PLCC84-Z-M-T-01 IRONWOOD-CA-PLCC84-Z-M-T-01 Datasheet
24Kb / 1P
Carrier Adapter 84 Position PLCC ZIF Socket with test points to mini-grid array interface.
CA-PLCC084-Z-P-T-01 IRONWOOD-CA-PLCC084-Z-P-T-01 Datasheet
30Kb / 1P
CARRIER ADAPTOR 84 position PLCC ZIF socket with test points to 84 position PLCC plug.
logo
Rochester Electronics
79C940 ROCHESTER-79C940 Datasheet
630Kb / 13P
Media Access Controller for Ethernet (MACE) 84-pin PLCC and 100-pin PQFP Packages
logo
PHOENIX CONTACT
1645419 PHOENIX-1645419 Datasheet
64Kb / 3P
Box mounting base - HC-B 24-SMQ-84/O1M40
logo
Satco Products, Inc.
S6021 SATCO-S6021 Datasheet
123Kb / 1P
22 watt; pin-based Compact Fluorescent; 5000K; 84 CRI; GX32d-2 base
S6022 SATCO-S6022 Datasheet
123Kb / 1P
28 watt; pin-based Compact Fluorescent; 2800K; 84 CRI; GX32d-3 base
logo
List of Unclassifed Man...
74022PC ETC1-74022PC Datasheet
379Kb / 1P
CONTROLADOR PARA COMPUTADORA AUTOMOTRIZ
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
Dise챰o de referencia para p찼neles de control
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com