Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DEV08467 Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # DEV08467
Description  LED RGB LILYPAD
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

DEV08467 Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  DEV08467 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
DEV-08467: LED RGB LILYPAD
Descripción: La tarjeta Tri-Color LED está diseñada para
aplicaciones en que se necesite la mezcla de colores o
simplemente reducir el espacio con varios indicadores,
mediante un pulso los canales rojo, verde y azul, puedes
crear cualquier color. Este es un diseño de ánodo común,
para encender un canal simplemente necesitas conectar a
tierra una de las terminales de R/G/B para activarlo.
Diseñado para tener grandes opciones de conexión que
puedan ser cosidos en la ropa.
Especificaciones:
 Dimensiones
Diámetro de 20mm
PCB de 0.8mm
AG Electrónica S.A. de C.V.
República del Salvador N° 20
Segundo Piso
Teléfono: 5130 - 7210
http://agelectronica.com/AG/
Rev 1. IAJA
Fecha: 17/10/2017
Rev 2. BMF
FRONT
BACK


Similar Part No. - DEV08467

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AG Electronica
DEV08776 AGELECTRONICA-DEV08776 Datasheet
154Kb / 1P
BOTON LILYPAD
12/10/2017
More results

Similar Description - DEV08467

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
QBLP679-RGB3 ETC2-QBLP679-RGB3 Datasheet
383Kb / 8P
PLCC6 RGB LED
logo
SparkFun Electronics
DEV-08467 SPARKFUN-DEV-08467 Datasheet
99Kb / 1P
LilyPad Tri-Color LED
10/12/2015
DEV-11260 SPARKFUN-DEV-11260 Datasheet
100Kb / 1P
LilyPad LiPower
10/13/2015
DEV-13735 SPARKFUN-DEV-13735 Datasheet
165Kb / 2P
LilyPad RGB LED
7??2??9
DEV-13902 SPARKFUN-DEV-13902 Datasheet
203Kb / 1P
LilyPad LED White (5pcs)
12/2/2016
DEV-14010 SPARKFUN-DEV-14010 Datasheet
95Kb / 1P
LilyPad LED Pink (5pcs)
12/6/2016
DEV-14011 SPARKFUN-DEV-14011 Datasheet
437Kb / 1P
LilyPad LED Green (5pcs)
11/9/2016
DEV-14012 SPARKFUN-DEV-14012 Datasheet
77Kb / 1P
LilyPad LED Blue (5pcs)
DEV-14013 SPARKFUN-DEV-14013 Datasheet
191Kb / 1P
LilyPad LED Red (5pcs)
12/2/2016
DEV-14014 SPARKFUN-DEV-14014 Datasheet
188Kb / 1P
LilyPad LED Yellow (5pcs)
12/2/2016
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com