Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GC2262 Datasheet(PDF) 3 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

Part # GC2262
Description  Remote control decoding circuit
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUPERCHIP [SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.]
Direct Link  https://www.superchip.cn
Logo SUPERCHIP - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

GC2262 Datasheet(HTML) 3 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

  GC2262 Datasheet HTML 1Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. GC2262 Datasheet HTML 2Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. GC2262 Datasheet HTML 3Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. GC2262 Datasheet HTML 4Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. GC2262 Datasheet HTML 5Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. GC2262 Datasheet HTML 6Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. GC2262 Datasheet HTML 7Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. GC2262 Datasheet HTML 8Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. GC2262 Datasheet HTML 9Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
富满电子有限公司
GC2272B (文件编号:S&CIC0406)
遥控解码电路
第
3 页 共 9 页
六、极限参数(Tamb=25℃):
参数
符号
参数范围
单位
电源电压
Vcc
-0.3-6.0
V
输入电压
Vi
-0.3-Vcc+0.3
V
输出电压
Vo
-0.3-Vcc+0.3
V
最大功耗(
VCC=6V)
Pa
300
mV
工作温度
Topr
-20-+70
℃
贮存温度
Tstg
-40-+125
℃
七、电气参数(除非特殊说明,Tamb=25℃,V
DD=5.0V)
:
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VCC
-
2.4
5.0
6
V
电源电流
ICC
VCC=5.0V 振 荡 器停振 ,
A0-A11 开路
-
3
5
UA
Dout 输出驱动电流
IOH
VCC=5V,VOH=3V
-3
-
-
MA
Dout 输出陷电流
IOL
VCC=5V,VOL=3V
2
-
-
MA
输入高电压
VIH
-
0.7VCC
-
VCC
V
输入低电平
VIL
-
0
-
0.3VCC
V
八、管脚说明:
管脚号
18 引线
封装
管脚名称
输入/输出
说明
1-6
A0-A5
I
0#-5#码地址管脚。GC2272B 通过检测这六条三状态的管脚来确定
bit0-bit5 的编码波形,每个管脚均分别可置为“0”、“1”或“f”(悬
空)
7-8
10-13
A6/D5-A11/D0
I/O
6#-11#码地址管脚可 5#-0#数据输出管脚。根据 GC2272B 后缀规格的
不同,这六条管脚既可作为高位码地址管脚,也可作为数据输出管脚,
当这些管脚作为码地址管脚使用时,每个管脚可分别置为“
0”、“1”
或“
f”(悬空)。当作为数据输出管脚使用时,在同时符合以下两个
条件的前提下,输出为“
1”(VCC),否则为“0”(VSS)。
(
1) 所接受的地址编码波形与码地址;
输入端的设置匹配:
(
2)相应位接收到的数据输出置为“1”。
14
DIN
I
数据输入管脚,接收到的编码信号由此脚串行输入
15
OSC1
I
振荡器第一外接点
16
OSC2
O
振荡器第二外接点
此二端外接一个电阻,以确定
GC2272B 的
基本振荡频率
17
VT
O
有较传输确认,高电平有效,当
GC2272B 收到有效信号时,VT 变为
高电平。
18
VCC
-
电源正端
9
VSS
-
电源负端



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com