Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EX-3000 Datasheet(PDF) 1 Page - SOVICO corp.

Part # EX-3000
Description  Multi Purpose Power Amp
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SOVICO [SOVICO corp.]
Direct Link  http://sovico.co.kr/
Logo SOVICO - SOVICO corp.

EX-3000 Datasheet(HTML) 1 Page - SOVICO corp.

  EX-3000 Datasheet HTML 1Page - SOVICO corp. EX-3000 Datasheet HTML 2Page - SOVICO corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
EX SERIES
EX-3000 : Multi Purpose Power Amp
■
Contents
■
Key features
■
Applications
EX파워앰프 시리즈는 installation에 적합한 고효율 2채널 프로페셔널 파워앰프 입니다. AB class가 적용된 EX파워앰프 시리즈는 여러 설
치장소에 적합하도록 다양한 출력대로 구성되어 있습니다. 또한 높은 내구성을 위해 전원, 발열, Short 등의 위험요소로부터 앰프를 보호
할 수 있는 보호회로가 적용되었으며, 고품질의 NeutrikⓇ 컨넥터가 적용되어있습니다.
EX Series는 합리적인 가격으로 고사양의 SAC 사운드를 경험하실 수 있는 High Reliability 파워앰프입니다.
- 1500W per channel @ 2 ohms
- 1000W per channel @ 4 ohms
- 650W per channel @ 8 ohms
- 2 step H Class 앰프 적용으로 높은 내구성 제공
- Damping Factor ≥ 400 와 낮은 THD(0.03% 이하)
- 채널별 High Pass Filter 내장 (30 Hz 또는 50 Hz)
- Protection 회로 구현 (Power ON/OFF muting, Full short circuit, Thermal, RF protection)
- FAN의 동작 유무를 확인할 수 있는 Fan Fault Detection 회로 내장
- Neutrik® 컨넥터 채용
- 2U 사이즈 슬림 디자인
가성비와 높은 신뢰성을 확보한 앰프 설계
효율적인 앰프설계로 높은 가성비를 구현한 중급형 제품입니다. 2 step H Class 앰프 설계와 대전류형 트로이달 트랜스포머를 채
용하여 2Ω 출력에서도 노이즈가 최소화된 최고출력을 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 Damping Factor ≥ 400 와 낮은
THD(0.03%이하)로 프로페셔널 사운드로 사용하기에 적합합니다. 모든 컨넥터는 뉴트릭이 적용되었으며 밸런스드 입력과 콤비네
이션 입력 모두 제공 되어 제품의 세밀한 부분까지 신뢰성과 성능을 바탕으로 설계되었습니다.
저출력 사용을 위한 효율적인 앰프 : 2 step H Class
출력에 맞춘 앰프설계는 제품의 효율성을 높일 수 있습니다. EX시리즈의 1500W~3000W 출력대에는 2 step 방식의 H Class 앰
프가 적용되었습니다. 경쟁력 있는 가격을 구현하며 충분한 출력을 구현할 수 있는 H Class 적용으로 가성비 높은 앰프 출력을 경
험하실 수 있습니다.
프로페셔널 사운드를 위한 높은 댐핑과 낮은 THD
프로페셔널 앰프의 댐핑팩터와 THD는 높은음압에서도 정교한 사운드를 구현하기 위한 핵심 포인트입니다. 400이상의 높은 댐핑
팩터는 높은 음압에서도 스피커를 정교하게 컨트롤 할 수 있음을 보여주며, 0.03%의 THD를 통해 높은 음압에서도 전대역대의 주
파수가 고른 음질을 구현할 수 있음을 확인하실 수 있습니다.
다양한 보호회로 기능 내장
일정치 않은 환경에서도 사운드는 일정하게 구현되어야 합니다. EX앰프 시리즈는 혹독한 환경에서도 깨끗하고 정교한 사운드가
제공되도록 Protection 회로 구현과 FAN 상태 모니터링에 집중하였습니다. Protection 회로는 Power ON/OFF muting, Full
short circuit, Thermal, RF protection 기능이 구성되어 있습니다. 그리고 Fan Fault Detection 회로를 통해 FAN의 동작유
무가 실시간 확인되어, 어떠한 상황에서도 최고의 퍼포먼스를 구현할 수 있는 신뢰성 있는 앰프입니다.
성능과 신뢰성을 위한 세밀한 선택 : NeutrikⓇ 컨넥터 채용
프로페셔널 사운드의 성능과 신뢰성을 결정하는 중요한 요소 중 하나가 바로 컨넥터 입니다. 제품의 입력과 출력을 구성하는 부분
으로서, 오리지널 시그널의 보존력과 증폭된 시그널의 깨끗한 재생력을 전달하는 중요한 컴포넌트입니다. 또한 빈번하게 마찰과
충격이 가해지는 부위로서, 신뢰성 있는 자재 선정은 앰프의 신뢰성과도 직접적으로 연관이 되어 있습니다. EX시리즈의 입출력 컨
넥터 모두 NeutrikⓇ 제품으로 적용되었으며, 입력은 XLR과 콤보 두 가지 타입을 제공하며, 출력은 스피콘 타입을 제공합니다.
- 중소형 Music, Speech용 장소
- 고정 설치형 다목적 공간
- 중소형 프로사운드 공연장소
- 강연장, 소규모 홀, 회의실, 중소형 체육관 등


Similar Part No. - EX-3000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Semiconductor
EX-30 PANASONIC-EX-30 Datasheet
1Mb / 6P
Panasonic Electric Works of America
EX-30 PANASONIC-EX-30 Datasheet
554Kb / 6P
Threaded Miniature Photoelectric Sensor
More results

Similar Description - EX-3000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
TDA8580 PHILIPS-TDA8580 Datasheet
144Kb / 20P
Multi-purpose power amplifier
1998 Feb 25
TDA8580J PHILIPS-TDA8580J Datasheet
181Kb / 28P
Multi-purpose power amplifier
2000 Apr 18
TDA8581 PHILIPS-TDA8581 Datasheet
113Kb / 20P
Multi-purpose high-gain power amplifier
1998 May 27
logo
Sanyo Semicon Device
2SA1683 SANYO-2SA1683 Datasheet
115Kb / 4P
High-Frequency General-Purpose Amp, High-Frequency Power Amp Applications?
logo
Holtek Semiconductor In...
HT6221 HOLTEK-HT6221 Datasheet
153Kb / 13P
Multi-Purpose Encoders
March 2, 2000
logo
Rhombus Industries Inc.
T-51100 RHOMBUS-IND-T-51100 Datasheet
30Kb / 1P
Multi Purpose Transformers
T-927 RHOMBUS-IND-T-927 Datasheet
40Kb / 1P
MULTI -PURPOSE TRANSFORMER
6/23/97
T-1224 RHOMBUS-IND-T-1224 Datasheet
18Kb / 1P
Multi-Purpose Transformer
04/20/99
logo
American Zettler, Inc.
AZKUP AZETTLER-AZKUP Datasheet
255Kb / 4P
13 AMP GENERAL PURPOSE POWER RELAY
logo
Delta Electronics, Inc.
20DVGG5 DELTA-20DVGG5 Datasheet
384Kb / 2P
MULTI-PURPOSE POWER LINE FILTERS
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com